công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM26C32IN bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện AM26C32IN
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE RECEIVER
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

AM26C32IN bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  AM26C32IN Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments AM26C32IN Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments AM26C32IN Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments AM26C32IN Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments AM26C32IN Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments AM26C32IN Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments AM26C32IN Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments AM26C32IN Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments AM26C32IN Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 19 page
background image
AM26C32
QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE RECEIVER
SLLS104I − DECEMBER 1990 − REVISED SEPTEMBER 2004
3
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
logic diagram (positive logic)
4Y
3Y
2Y
1Y
4B
4A
3B
3A
2B
2A
1B
1A
G
G
Pin numbers shown are for the D, J, N, NS, PW, and W packages.
4
12
2
1
6
7
10
9
14
15
3
5
11
13
schematics
Input
VCC
EQUIVALENT OF A OR B INPUT
TYPICAL OF ALL OUTPUTS
Output
VCC
VCC
1.7 k
NOM
GND
GND
1.7 k
NOM
17 k
NOM
288 k
NOM
VCC (A inputs)
or
GND (B inputs)
Input
GND
EQUIVALENT OF G OR G INPUT


Số phần tương tự - AM26C32IN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
AM26C32IN TI-AM26C32IN Datasheet
106Kb / 17P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS
AM26C32IN TI-AM26C32IN Datasheet
541Kb / 17P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE RECEIVER
AM26C32IN TI-AM26C32IN Datasheet
832Kb / 20P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERNTIAL LINE RECEIVER
AM26C32IN TI-AM26C32IN Datasheet
841Kb / 20P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFRENTIAL LINE RECEIVER
AM26C32IN TI1-AM26C32IN Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE RECEIVER
More results

Mô tả tương tự - AM26C32IN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
AM26C32-EP TI1-AM26C32-EP_16 Datasheet
170Kb / 10P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE RECEIVER
AM26C32 TI-AM26C32 Datasheet
541Kb / 17P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE RECEIVER
SN75ALS193 TI-SN75ALS193 Datasheet
162Kb / 12P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE RECEIVER
SN75ALS197NSR TI1-SN75ALS197NSR Datasheet
793Kb / 21P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE RECEIVER
AM26C32 TI1-AM26C32_18 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   Quadruple Differential Line Receiver
SN75ALS199 TI1-SN75ALS199_14 Datasheet
526Kb / 19P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE RECEIVER
AM26C32-EP TI1-AM26C32-EP Datasheet
164Kb / 9P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE RECEIVER
AM26C32QDR TI1-AM26C32QDR Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE RECEIVER
AM26LS32AM-EP TI1-AM26LS32AM-EP Datasheet
157Kb / 12P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE RECEIVER
SN75ALS197 TI-SN75ALS197 Datasheet
161Kb / 12P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE RECEIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com