công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
G1084TU3U bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Global Mixed-mode Technology Inc |
|
G1084TU3U bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Global Mixed-mode Technology Inc |
10 / 11 page Ver: 1.4 Jun 14, 2007 TEL: 886-3-5788833 http://www.gmt.com.tw 10 G1084 Global Mixed-mode Technology Inc. TO-263 (T5) Package MILLIMETER INCH SYMBOL MIN MAX MIN MAX A 4.470 4.670 0.176 0.184 A1 0.000 0.150 0.000 0.006 B 1.170 1.370 0.046 0.054 b 0.710 0.910 0.028 0.036 b1 1.170 1.370 0.046 0.054 c 0.310 0.530 0.012 0.021 c1 1.170 1.370 0.046 0.054 D 10.010 10.310 0.394 0.406 E 8.500 8.900 0.335 0.350 e 2.540 TYP 0.100 TYP e1 4.980 5.180 0.196 0.204 L 15.050 15.450 0.593 0.608 L1 5.080 5.480 0.200 0.216 L2 2.340 2.740 0.092 0.108 L3 1.300 1.700 0.051 0.067 V 5.600 REF 0.220 REF D L b e e1 b1 L3 B E L1 A c1 A1 L2 c V D L b e e1 b1 L3 B E L1 A c1 A1 L2 c V |
Số phần tương tự - G1084TU3U |
|
Mô tả tương tự - G1084TU3U |