công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74ABT2952ADBR bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74ABT2952ADBR
Giải thích chi tiết về linh kiện  OCTAL BUS TRANSCEIVERS AND REGISTERS WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74ABT2952ADBR bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button SN74ABT2952ADBR Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74ABT2952ADBR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74ABT2952ADBR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74ABT2952ADBR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74ABT2952ADBR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74ABT2952ADBR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74ABT2952ADBR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74ABT2952ADBR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74ABT2952ADBR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 19 page
background image
SN54ABT2952A, SN74ABT2952A
OCTAL BUS TRANSCEIVERS AND REGISTERS
WITH 3-STATE OUTPUTS
SCBS203D – AUGUST 1992 – REVISED JANUARY 1998
6
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
switching characteristics over recommended ranges of supply voltage and operating free-air
temperature, CL = 50 pF (unless otherwise noted) (see Figure 1)
PARAMETER
FROM
(INPUT)
TO
(OUTPUT)
VCC = 5 V,
TA = 25°C
SN54ABT2952A
SN74ABT2952A
UNIT
(INPUT)
(OUTPUT)
MIN
TYP
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
fmax
150
150
150
MHz
tPLH
CLKAB or CLKBA
BorA
2
3.3
5.2
2
6.3
2
5.9
ns
tPHL
CLKAB or CLKBA
B or A
2.5
4
6.1
2.5
6.8
2.5
6.3
ns
tPZH
OEBA or OEAB
AorB
1.5
3.2
4.7
1.5
5.7
1.5
5.6
ns
tPZL
OEBA or OEAB
A or B
2
3.7
5.7
2
6.7
2
6.6
ns
tPHZ
OEBA or OEAB
AorB
1.5
3.5
5.1
1.5
6.5
1.5
6.4
ns
tPLZ
OEBA or OEAB
A or B
1.5
3.4
5.9
1.5
6.7
1.5
6.2
ns


Số phần tương tự - SN74ABT2952ADBR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74ABT2952ADBR TI-SN74ABT2952ADBR Datasheet
121Kb / 17P
[Old version datasheet]   OCTAL BUS TRANSCEIVERS AND REGISTERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ABT2952ADBRE4 TI-SN74ABT2952ADBRE4 Datasheet
121Kb / 17P
[Old version datasheet]   OCTAL BUS TRANSCEIVERS AND REGISTERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - SN74ABT2952ADBR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74ALS646 TI-SN74ALS646 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   OCTAL BUS TRANSCEIVERS AND REGISTERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54BCT646 TI-SN54BCT646_07 Datasheet
385Kb / 18P
[Old version datasheet]   OCTAL BUS TRANSCEIVERS AND REGISTERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT646 TI-SN54ABT646 Datasheet
344Kb / 16P
[Old version datasheet]   OCTAL BUS TRANSCEIVERS AND REGISTERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54BCT646 TI-SN54BCT646 Datasheet
337Kb / 15P
[Old version datasheet]   OCTAL BUS TRANSCEIVERS AND REGISTERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54BCT652 TI-SN54BCT652 Datasheet
112Kb / 7P
[Old version datasheet]   OCTAL BUS TRANSCEIVERS AND REGISTERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54LVC646A TI-SN54LVC646A Datasheet
197Kb / 13P
[Old version datasheet]   OCTAL BUS TRANSCEIVERS AND REGISTERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ALS646 TI-SN54ALS646 Datasheet
270Kb / 18P
[Old version datasheet]   OCTAL BUS TRANSCEIVERS AND REGISTERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54LVC652A TI-SN54LVC652A Datasheet
196Kb / 13P
[Old version datasheet]   OCTAL BUS TRANSCEIVERS AND REGISTERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ALS652 TI1-SN54ALS652_15 Datasheet
906Kb / 33P
[Old version datasheet]   OCTAL BUS TRANSCEIVERS AND REGISTERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT652 TI1-SN54ABT652_14 Datasheet
179Kb / 11P
[Old version datasheet]   OCTAL BUS TRANSCEIVERS AND REGISTERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com