công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STR755FXX bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STR755FXX
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM7TDMI-S??32-bit MCU with Flash, SMI, 3 std 16-bit timers, PWM timer, fast 10-bit ADC, I2C, UART, SSP, USB and CAN
Download  81 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STR755FXX bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STR755FXX Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STR755FXX Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STR755FXX Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STR755FXX Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STR755FXX Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STR755FXX Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STR755FXX Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STR755FXX Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STR755FXX Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 81 page
background image
Introduction
STR750Fxx STR751Fxx STR752Fxx STR755Fxx
10/81
GPIOs (General Purpose Input/Output)
Each of the 72 GPIO pins (38 GPIOs in 64-pin devices) can be configured by software as
output (push-pull or open-drain), as input (with or without pull-up or pull-down) or as
Peripheral Alternate Function. Port 1.15 is an exception, it can be used as general-purpose
input only or wake-up from STANDBY mode (WKP_STDBY). Most of the GPIO pins are
shared with digital or analog alternate functions.


Số phần tương tự - STR755FXX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STR755FXX STMICROELECTRONICS-STR755FXX Datasheet
2Mb / 84P
   ARM7TDMI-S??32-bit MCU with Flash, SMI, 3 std 16-bit timers, PWM timer, fast 10-bit ADC, I2C, UART, SSP, USB and CAN
STR755FXX STMICROELECTRONICS-STR755FXX Datasheet
1Mb / 84P
   ARM7TDMI-S??32-bit MCU with Flash, SMI, 3 std 16-bit timers, PWM timer, fast 10-bit ADC, I2C, UART, SSP, USB and CAN
More results

Mô tả tương tự - STR755FXX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STR750FXX STMICROELECTRONICS-STR750FXX_1 Datasheet
2Mb / 84P
   ARM7TDMI-S??32-bit MCU with Flash, SMI, 3 std 16-bit timers, PWM timer, fast 10-bit ADC, I2C, UART, SSP, USB and CAN
STR750F STMICROELECTRONICS-STR750F Datasheet
1Mb / 73P
   ARM7TDMI-S, 32-bit MCU with Flash, SMI, 3 std 16-bit timers PWM timer, fast 10-bit ADC, I2C, UART, SSP, USB and CAN
STR750FXX STMICROELECTRONICS-STR750FXX_09 Datasheet
1Mb / 84P
   ARM7TDMI-S??32-bit MCU with Flash, SMI, 3 std 16-bit timers, PWM timer, fast 10-bit ADC, I2C, UART, SSP, USB and CAN
STR71XF STMICROELECTRONICS-STR71XF Datasheet
678Kb / 49P
   ARM7TDMI 16/32-BIT MCU WITH FLASH, USB, CAN 5 TIMERS, ADC, 10 COMMUNICATIONS INTERFACES
STR710F STMICROELECTRONICS-STR710F Datasheet
659Kb / 49P
   ARM7TDMI??16/32-BIT MCU WITH FLASH, USB, CAN 5 TIMERS, ADC, 10 COMMUNICATIONS INTERFACES
STR71XF STMICROELECTRONICS-STR71XF_07 Datasheet
1Mb / 77P
   ARM7TDMI??32-bit MCU with Flash, USB, CAN 5 timers, ADC, 10 communications interfaces
STR71XFXX STMICROELECTRONICS-STR71XFXX Datasheet
1Mb / 80P
   ARM7TDMI??32-bit MCU with Flash, USB, CAN, 5 timers, ADC, 10 communication interfaces
April 2013 Rev 13
STRT71XF STMICROELECTRONICS-STRT71XF Datasheet
1Mb / 74P
   ARM7TDMI??32-bit MCU with Flash, USB, CAN 5 timers, ADC, 10 communications interfaces
STR71XF STMICROELECTRONICS-STR71XF_08 Datasheet
1Mb / 78P
   ARM7TDMI??32-bit MCU with Flash, USB, CAN 5 timers, ADC, 10 communications interfaces
STR73XFXX STMICROELECTRONICS-STR73XFXX Datasheet
1Mb / 52P
   ARM7TDMI??32-bit MCU with Flash, 3x CAN, 4 UARTs, 20 timers, ADC, 12 comm. interfaces
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com