công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SL1018 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - AUK corp

tên linh kiện SL1018
Giải thích chi tiết về linh kiện  FM IF SYSTEM
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AUK [AUK corp]
Trang chủ  https:www.auk.co.kr
Logo AUK - AUK corp

SL1018 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - AUK corp

  SL1018_1 Datasheet HTML 1Page - AUK corp SL1018_1 Datasheet HTML 2Page - AUK corp SL1018_1 Datasheet HTML 3Page - AUK corp SL1018_1 Datasheet HTML 4Page - AUK corp SL1018_1 Datasheet HTML 5Page - AUK corp SL1018_1 Datasheet HTML 6Page - AUK corp SL1018_1 Datasheet HTML 7Page - AUK corp SL1018_1 Datasheet HTML 8Page - AUK corp SL1018_1 Datasheet HTML 9Page - AUK corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
KSI-W016-000
8
Typical Performance Characteristics (continued)
SL1018
6
20
10
0
16
14
12
10
8
30
Supply Voltage Vcc (V)
M A - Vcc
40
f IN =10.7MHz
FM: 400Hz-75KHz dev.
M A1
M A2
5
260
280
300
16
14
12
10
8
240
V OUT - Vcc
220
V IN =100dBu
fIN =10.7MHz
FM: 400Hz-75KHz dev.
Supply Voltage Vcc (V)
6
76
78
80
16
14
12
10
8
74
S/N - Vcc
72
Supply Voltage Vcc (V)
V IN =100dBu
fIN =10.7MHz
FM: 400Hz-75KHz dev.
6
64
66
68
15
14
12
10
8
62
AMR - Vcc
60
Supply Voltage Vcc (V)
V IN =100dBu
f IN =10.7MHz
FM: 400Hz-75KHz dev.
AM:1KHz-30%
6
26
28
30
16
14
12
10
8
24
V IN (lim) - Vcc
22
f IN =10.7MHz
FM: 400Hz-75KHz dev.
Supply Voltage Vcc (V)
6
26
28
30
16
14
12
10
8
24
V IN (mute) - Vcc
22
f IN =10.7MHz, unmodulated
Supply Voltage Vcc (V)


Số phần tương tự - SL1018_1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AUK corp
SL1018 AUK-SL1018 Datasheet
293Kb / 9P
   FM IF SYSTEM
More results

Mô tả tương tự - SL1018_1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TA7761P TOSHIBA-TA7761P Datasheet
1,011Kb / 14P
   FM IF SYSTEM
logo
Rohm
BA4234 ROHM-BA4234 Datasheet
514Kb / 6P
   FM IF SYSTEM
logo
AUK corp
SL1018 AUK-SL1018 Datasheet
293Kb / 9P
   FM IF SYSTEM
logo
Intersil Corporation
CA3089 INTERSIL-CA3089 Datasheet
236Kb / 7P
   FM IF System
November 1996
CA3189 INTERSIL-CA3189 Datasheet
129Kb / 8P
   FM IF System
May 1999
logo
Hitachi Semiconductor
HA12412 HITACHI-HA12412 Datasheet
666Kb / 8P
   FM IF SYSTEM
logo
Intersil Corporation
CA3089 INTERSIL-CA3089_02 Datasheet
459Kb / 8P
   FM IF System
logo
Hitachi Semiconductor
HA11225 HITACHI-HA11225 Datasheet
504Kb / 6P
   FM IF System
logo
Sanyo Semicon Device
LA1231N SANYO-LA1231N Datasheet
665Kb / 8P
   FM IF System
logo
Daewoo Semiconductor
DBL1018 DAEWOO-DBL1018 Datasheet
352Kb / 7P
   FM IF SYSTEM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com