công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STN2222S bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - AUK corp

tên linh kiện STN2222S
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN Silicon Transistor
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AUK [AUK corp]
Trang chủ  https:www.auk.co.kr
Logo AUK - AUK corp

STN2222S bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - AUK corp

  STN2222S Datasheet HTML 1Page - AUK corp STN2222S Datasheet HTML 2Page - AUK corp STN2222S Datasheet HTML 3Page - AUK corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
KST-2055-001
3
STN2222S
Electrical Characteristic Curves
Fig. 4 V
CE(SAT) - IC
Fig. 3 I
C - VCE
Fig. 2 I
C - VBE
Fig. 5 h
FE - IC
Fig. 1 Pc - Ta


Số phần tương tự - STN2222S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KODENSHI_AUK CORP.
STN2222S KODENSHI-STN2222S Datasheet
267Kb / 4P
   NPN Silicon Transistor
STN2222S KODENSHI-STN2222S Datasheet
267Kb / 4P
   NPN Silicon Transistor
logo
AUK corp
STN2222SF AUK-STN2222SF Datasheet
88Kb / 3P
   NPN Silicon Transistor
logo
KODENSHI_AUK CORP.
STN2222SF KODENSHI-STN2222SF Datasheet
277Kb / 4P
   NPN Silicon Transistor
STN2222SF KODENSHI-STN2222SF Datasheet
277Kb / 4P
   NPN Silicon Transistor
More results

Mô tả tương tự - STN2222S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KSC5603D FAIRCHILD-KSC5603D_10 Datasheet
115Kb / 5P
   NPN Silicon Transistor, Planar Silicon Transistor
logo
STMicroelectronics
MJE521 STMICROELECTRONICS-MJE521 Datasheet
61Kb / 4P
   SILICON NPN TRANSISTOR
logo
Seme LAB
BFT33A SEME-LAB-BFT33A Datasheet
21Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Central Semiconductor C...
CMPT5551 CENTRAL-CMPT5551 Datasheet
78Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
CZT2222A CENTRAL-CZT2222A Datasheet
94Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
NEC
2SC3731 NEC-2SC3731 Datasheet
193Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Sanyo Semicon Device
2SC3486 SANYO-2SC3486 Datasheet
41Kb / 1P
   SILICON NPN TRANSISTOR
logo
NEC
NE685M03 NEC-NE685M03 Datasheet
34Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
2SD774 NEC-2SD774 Datasheet
161Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
AA1L3Z NEC-AA1L3Z Datasheet
119Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
NE688M23 NEC-NE688M23 Datasheet
19Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com