công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK7508P bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - AUK corp

tên linh kiện STK7508P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advanced Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AUK [AUK corp]
Trang chủ  https:www.auk.co.kr
Logo AUK - AUK corp

STK7508P bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - AUK corp

  STK7508P Datasheet HTML 1Page - AUK corp STK7508P Datasheet HTML 2Page - AUK corp STK7508P Datasheet HTML 3Page - AUK corp STK7508P Datasheet HTML 4Page - AUK corp STK7508P Datasheet HTML 5Page - AUK corp STK7508P Datasheet HTML 6Page - AUK corp STK7508P Datasheet HTML 7Page - AUK corp STK7508P Datasheet HTML 8Page - AUK corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
KSD-T0P006-000
2
STK7508P
Absolute maximum ratings (Tc=25°C)
Characteristic
Symbol
Rating
Unit
Drain-Source voltage
VDSS
80
V
Gate-Source voltage
VGSS
±20
V
Continuous Drain current (Tc=25℃)
ID
75
A
Continuous Drain current (Tc=100℃)
ID
54.3
A
Drain Current-Pulsed
IDM
300
A
Power Dissipation (Tc=25℃)
PD
220
W
Single Pulsed Avalanche Energy
EAS
1310
mJ
Avalanche current
IAR
75
A
Repetitive Avalanche Energy
EAR
17.3
mJ
Junction temperature
TJ
175
Storage temperature range
Tstg
-55~175
°C
Thermal Resistance
Characteristic
Symbol
Typ.
Max
Units
Junction to Case
Rth(J-C)
-
0.68
Junction to Ambient
Rth(J-a)
-
62.5
/W


Số phần tương tự - STK7508P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
STK750-010 SANYO-STK750-010 Datasheet
149Kb / 8P
   Chopper Regulator using MOS FET with Multi-Scan Support(1A Output Current)
More results

Mô tả tương tự - STK7508P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AUK corp
STK830F AUK-STK830F Datasheet
504Kb / 8P
   Advanced Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
SFR2955 FAIRCHILD-SFR2955 Datasheet
261Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SSI2N80A FAIRCHILD-SSI2N80A Datasheet
264Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
IRFZ24A FAIRCHILD-IRFZ24A Datasheet
221Kb / 7P
   ADVANCED POWER MOSFET
SSP5N80A FAIRCHILD-SSP5N80A Datasheet
253Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
IRFW550A FAIRCHILD-IRFW550A Datasheet
267Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SFW9510 FAIRCHILD-SFW9510 Datasheet
229Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SFR9024 FAIRCHILD-SFR9024 Datasheet
230Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SFR9210F FAIRCHILD-SFR9210F Datasheet
257Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SFR9214 FAIRCHILD-SFR9214 Datasheet
311Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SSH10N60A FAIRCHILD-SSH10N60A Datasheet
243Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com