công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK1430DI bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - AUK corp

tên linh kiện STK1430DI
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advanced Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AUK [AUK corp]
Trang chủ  https:www.auk.co.kr
Logo AUK - AUK corp

STK1430DI bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - AUK corp

  STK1430DI Datasheet HTML 1Page - AUK corp STK1430DI Datasheet HTML 2Page - AUK corp STK1430DI Datasheet HTML 3Page - AUK corp STK1430DI Datasheet HTML 4Page - AUK corp STK1430DI Datasheet HTML 5Page - AUK corp STK1430DI Datasheet HTML 6Page - AUK corp STK1430DI Datasheet HTML 7Page - AUK corp STK1430DI Datasheet HTML 8Page - AUK corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
KSD-T6S001-001
8
STK1430DI
The AUK Corp. products are intended for the use as components in general electronic
equipment (Office and communication equipment, measuring equipment, home
appliance, etc.).
Please make sure that you consult with us before you use these AUK Corp. products
in equipments which require high quality and / or reliability, and in equipments which
could have major impact to the welfare of human life(atomic energy control, airplane,
spaceship, transportation, combustion control, all types of safety device, etc.). AUK
Corp. cannot accept liability to any damage which may occur in case these AUK Corp.
products were used in the mentioned equipments without prior consultation with AUK
Corp..
Specifications mentioned in this publication are subject to change without notice.


Số phần tương tự - STK1430DI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
STK14C88 ETC-STK14C88 Datasheet
386Kb / 13P
   32K x 8 AutoStore nvSRAM QuantumTrap CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
Simtek Corporation
STK14C88 SIMTEK-STK14C88 Datasheet
397Kb / 19P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK14C88 SIMTEK-STK14C88 Datasheet
388Kb / 19P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
logo
Cypress Semiconductor
STK14C88 CYPRESS-STK14C88 Datasheet
932Kb / 20P
   32 K x 8 AutoStore nvSRAM Commercial, industrial, military temperatures
logo
List of Unclassifed Man...
STK14C88-3 ETC-STK14C88-3 Datasheet
371Kb / 13P
   32K x 8 AutoStore??nvSRAM QuantumTrap CMOS Nonvolatile StaticRAM
More results

Mô tả tương tự - STK1430DI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AUK corp
STK830F AUK-STK830F Datasheet
504Kb / 8P
   Advanced Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
SFR2955 FAIRCHILD-SFR2955 Datasheet
261Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SSI2N80A FAIRCHILD-SSI2N80A Datasheet
264Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
IRFZ24A FAIRCHILD-IRFZ24A Datasheet
221Kb / 7P
   ADVANCED POWER MOSFET
SSP5N80A FAIRCHILD-SSP5N80A Datasheet
253Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
IRFW550A FAIRCHILD-IRFW550A Datasheet
267Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SFW9510 FAIRCHILD-SFW9510 Datasheet
229Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SFR9024 FAIRCHILD-SFR9024 Datasheet
230Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SFR9210F FAIRCHILD-SFR9210F Datasheet
257Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SFR9214 FAIRCHILD-SFR9214 Datasheet
311Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SSH10N60A FAIRCHILD-SSH10N60A Datasheet
243Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com