công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK1430DI bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - AUK corp

tên linh kiện STK1430DI
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advanced Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AUK [AUK corp]
Trang chủ  https:www.auk.co.kr
Logo AUK - AUK corp

STK1430DI bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - AUK corp

  STK1430DI Datasheet HTML 1Page - AUK corp STK1430DI Datasheet HTML 2Page - AUK corp STK1430DI Datasheet HTML 3Page - AUK corp STK1430DI Datasheet HTML 4Page - AUK corp STK1430DI Datasheet HTML 5Page - AUK corp STK1430DI Datasheet HTML 6Page - AUK corp STK1430DI Datasheet HTML 7Page - AUK corp STK1430DI Datasheet HTML 8Page - AUK corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
KSD-T6S001-001
2
STK1430DI
Absolute maximum ratings
(Tc=25
°C)
Characteristic
Symbol
Rating
Unit
Drain-source voltage
VDSS
300
V
Gate-source voltage
VGSS
±30
V
(Tc=25℃)
14
A
Drain current (DC)
ID
(Tc=100℃)
14
A
Drain current (Pulsed) *
IDM
56
A
Drain power dissipation
PD
140
W
Avalanche current (Single)
IAS
14
A
Single pulsed avalanche energy
EAS
715
mJ
Avalanche current (Repetitive)
IAR
14
A
Repetitive avalanche energy
EAR
18
mJ
Junction temperature
TJ
150
Storage temperature range
Tstg
-55~150
°C
* Limited by maximum junction temperature
Characteristic
Symbol
Typ.
Max
Unit
Junction-case
Rth(J-C)
-
0.89
Thermal
resistance
Junction-ambient
Rth(J-a)
-
62.5
/W


Số phần tương tự - STK1430DI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
STK14C88 ETC-STK14C88 Datasheet
386Kb / 13P
   32K x 8 AutoStore nvSRAM QuantumTrap CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
Simtek Corporation
STK14C88 SIMTEK-STK14C88 Datasheet
397Kb / 19P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK14C88 SIMTEK-STK14C88 Datasheet
388Kb / 19P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
logo
Cypress Semiconductor
STK14C88 CYPRESS-STK14C88 Datasheet
932Kb / 20P
   32 K x 8 AutoStore nvSRAM Commercial, industrial, military temperatures
logo
List of Unclassifed Man...
STK14C88-3 ETC-STK14C88-3 Datasheet
371Kb / 13P
   32K x 8 AutoStore??nvSRAM QuantumTrap CMOS Nonvolatile StaticRAM
More results

Mô tả tương tự - STK1430DI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AUK corp
STK830F AUK-STK830F Datasheet
504Kb / 8P
   Advanced Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
SFR2955 FAIRCHILD-SFR2955 Datasheet
261Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SSI2N80A FAIRCHILD-SSI2N80A Datasheet
264Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
IRFZ24A FAIRCHILD-IRFZ24A Datasheet
221Kb / 7P
   ADVANCED POWER MOSFET
SSP5N80A FAIRCHILD-SSP5N80A Datasheet
253Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
IRFW550A FAIRCHILD-IRFW550A Datasheet
267Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SFW9510 FAIRCHILD-SFW9510 Datasheet
229Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SFR9024 FAIRCHILD-SFR9024 Datasheet
230Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SFR9210F FAIRCHILD-SFR9210F Datasheet
257Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SFR9214 FAIRCHILD-SFR9214 Datasheet
311Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SSH10N60A FAIRCHILD-SSH10N60A Datasheet
243Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com