công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK730P bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - AUK corp

tên linh kiện STK730P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AUK [AUK corp]
Trang chủ  https:www.auk.co.kr
Logo AUK - AUK corp

STK730P bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - AUK corp

  STK730P Datasheet HTML 1Page - AUK corp STK730P Datasheet HTML 2Page - AUK corp STK730P Datasheet HTML 3Page - AUK corp STK730P Datasheet HTML 4Page - AUK corp STK730P Datasheet HTML 5Page - AUK corp STK730P Datasheet HTML 6Page - AUK corp STK730P Datasheet HTML 7Page - AUK corp STK730P Datasheet HTML 8Page - AUK corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
KSD-T0P008-000
8
STK730P
The AUK Corp. products are intended for the use as components in general electronic
equipment (Office and communication equipment, measuring equipment, home
appliance, etc.).
Please make sure that you consult with us before you use these AUK Corp. products
in equipments which require high quality and / or reliability, and in equipments which
could have major impact to the welfare of human life(atomic energy control, airplane,
spaceship, transportation, combustion control, all types of safety device, etc.). AUK
Corp. cannot accept liability to any damage which may occur in case these AUK Corp.
products were used in the mentioned equipments without prior consultation with AUK
Corp..
Specifications mentioned in this publication are subject to change without notice.


Số phần tương tự - STK730P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
STK730-010 SANYO-STK730-010 Datasheet
126Kb / 6P
   Self-Excitation Type Semi-Regulated Switching Regulator (110W Output)
STK730-010 SANYO-STK730-010 Datasheet
127Kb / 6P
   Self-Excitation Type Semi-Regulated Switching Regulator (145W Output)?
STK730-010 SANYO-STK730-010 Datasheet
161Kb / 8P
   Self-Excitation Type Semi-Regulated (World Spec) Switching Regulator (110W Output)?
STK730-010 SANYO-STK730-010 Datasheet
98Kb / 4P
   Self-Excitation Type Semi-Regulated Switching Regulator (210W Output)?
logo
Inchange Semiconductor ...
STK730-010 ISC-STK730-010 Datasheet
130Kb / 3P
   Self-excitation Type Semi-Regulated Switching Regulator
More results

Mô tả tương tự - STK730P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NTP35N15G ONSEMI-NTP35N15G Datasheet
161Kb / 7P
   Power MOSFET Power MOSFET
May, 2010 ??Rev. 4
NTMS4937N ONSEMI-NTMS4937N Datasheet
142Kb / 5P
   Power MOSFET Power MOSFET
September, 2009 ??Rev. 0
logo
Fuji Electric
2SK2052-R FUJI-2SK2052-R Datasheet
146Kb / 10P
   Power MOSFET
2SK2100-01MR FUJI-2SK2100-01MR Datasheet
159Kb / 11P
   Power MOSFET
2SK1390-R FUJI-2SK1390-R Datasheet
341Kb / 10P
   Power MOSFET
2SK2849-01L FUJI-2SK2849-01L Datasheet
224Kb / 12P
   Power MOSFET
logo
International Rectifier
IRLIZ44N IRF-IRLIZ44N Datasheet
105Kb / 8P
   Power MOSFET
logo
Fuji Electric
2SK3523-01R FUJI-2SK3523-01R Datasheet
356Kb / 19P
   POWER MOSFET
2SK903 FUJI-2SK903 Datasheet
161Kb / 10P
   POWER MOSFET
logo
Torex Semiconductor
XP135A1145SR TOREX-XP135A1145SR Datasheet
66Kb / 5P
   POWER MOSFET
logo
List of Unclassifed Man...
CMT10N40 ETC1-CMT10N40 Datasheet
158Kb / 5P
   POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com