công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK55X40LM bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - AUK corp

tên linh kiện STK55X40LM
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advanced Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AUK [AUK corp]
Trang chủ  https:www.auk.co.kr
Logo AUK - AUK corp

STK55X40LM bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - AUK corp

  STK55X40LM Datasheet HTML 1Page - AUK corp STK55X40LM Datasheet HTML 2Page - AUK corp STK55X40LM Datasheet HTML 3Page - AUK corp STK55X40LM Datasheet HTML 4Page - AUK corp STK55X40LM Datasheet HTML 5Page - AUK corp STK55X40LM Datasheet HTML 6Page - AUK corp STK55X40LM Datasheet HTML 7Page - AUK corp STK55X40LM Datasheet HTML 8Page - AUK corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
KSD-T0H012-000
7
STK55X40LM
Fig. 14 Diode Reverse Recovery Time Test Circuit & Waveform


Số phần tương tự - STK55X40LM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
STK551U362A-E ONSEMI-STK551U362A-E Datasheet
851Kb / 16P
   Intelligent Power Module (IPM) 600 V, 10 A
December 2016 - Rev. 2
STK551U392A-E ONSEMI-STK551U392A-E Datasheet
855Kb / 16P
   Intelligent Power Module (IPM) 600 V, 15 A
December 2016 - Rev. 2
STK551U3A2A-E ONSEMI-STK551U3A2A-E Datasheet
852Kb / 16P
   Intelligent Power Module (IPM) 600 V, 20 A
December 2016 - Rev. 3
STK554U362A-E ONSEMI-STK554U362A-E Datasheet
323Kb / 16P
   Intelligent Power Module (IPM) 600 V, 10 A
December 2016 - Rev. 3
STK554U362C-E ONSEMI-STK554U362C-E Datasheet
337Kb / 16P
   Intelligent Power Module (IPM) 600 V, 10 A
August 2017 - Rev. 3
More results

Mô tả tương tự - STK55X40LM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AUK corp
STK830F AUK-STK830F Datasheet
504Kb / 8P
   Advanced Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
SFR2955 FAIRCHILD-SFR2955 Datasheet
261Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SSI2N80A FAIRCHILD-SSI2N80A Datasheet
264Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
IRFZ24A FAIRCHILD-IRFZ24A Datasheet
221Kb / 7P
   ADVANCED POWER MOSFET
SSP5N80A FAIRCHILD-SSP5N80A Datasheet
253Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
IRFW550A FAIRCHILD-IRFW550A Datasheet
267Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SFW9510 FAIRCHILD-SFW9510 Datasheet
229Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SFR9024 FAIRCHILD-SFR9024 Datasheet
230Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SFR9210F FAIRCHILD-SFR9210F Datasheet
257Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SFR9214 FAIRCHILD-SFR9214 Datasheet
311Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SSH10N60A FAIRCHILD-SSH10N60A Datasheet
243Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com