công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS5215CY5 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện TS5215CY5
Giải thích chi tiết về linh kiện  300mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS5215CY5 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  TS5215CY5 Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5215CY5 Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5215CY5 Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5215CY5 Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5215CY5 Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5215CY5 Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5215CY5 Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
TS5215 series
7-7
2006/01 rev. C
SOP-8 Mechanical Drawing
C
P
B
D
K
G
1
8
A
16
9
R
M
F
SOP-8 DIMENSION
MILLIMETERS
INCHES
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
A
4.80
5.00
0.189
0.196
B
3.80
4.00
0.150
0.157
C
1.35
1.75
0.054
0.068
D
0.35
0.49
0.014
0.019
F
0.40
1.25
0.016
0.049
G
1.27 (typ)
0.05 (typ)
K
0.10
0.25
0.004
0.009
M
0
o
7
o
0
o
7
o
P
5.80
6.20
0.229
0.244
R
0.25
0.50
0.010
0.019


Số phần tương tự - TS5215CY5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS5215CY525 TSC-TS5215CY525 Datasheet
218Kb / 9P
   300mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable
TS5215CY533 TSC-TS5215CY533 Datasheet
218Kb / 9P
   300mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable
TS5215CY5RM TSC-TS5215CY5RM Datasheet
218Kb / 9P
   300mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable
More results

Mô tả tương tự - TS5215CY5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS5215CS25 TSC-TS5215CS25 Datasheet
218Kb / 9P
   300mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable
TS5215CX550 TSC-TS5215CX550 Datasheet
218Kb / 9P
   300mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable
TS5215CY533 TSC-TS5215CY533 Datasheet
218Kb / 9P
   300mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable
TS5215CS33 TSC-TS5215CS33 Datasheet
218Kb / 9P
   300mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable
TS5215CX533 TSC-TS5215CX533 Datasheet
218Kb / 9P
   300mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable
TS5215CX525 TSC-TS5215CX525 Datasheet
218Kb / 9P
   300mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable
TS5215 TSC-TS5215_07 Datasheet
385Kb / 9P
   300mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable
TS5215CS50 TSC-TS5215CS50 Datasheet
218Kb / 9P
   300mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable
TS5215CY525 TSC-TS5215CY525 Datasheet
218Kb / 9P
   300mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable
TS5215 TSC-TS5215_08 Datasheet
218Kb / 9P
   300mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com