công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS3842BCD bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện TS3842BCD
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Performance Current Mode Controller
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS3842BCD bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

Back Button TS3842BCD Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS3842BCD Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS3842BCD Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS3842BCD Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS3842BCD Datasheet HTML 8Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS3842BCD Datasheet HTML 9Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS3842BCD Datasheet HTML 10Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS3842BCD Datasheet HTML 11Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS3842BCD Datasheet HTML 12Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 20 page
background image
Io. OUTPUT LOAD CURRENT (mA)
0
200
400
600
800
0
1.0
2.0
3.0
-2.0
-1.0
0
50ns / DIV
50ns / DIV
90%
10%
Vcc. SUPPLY VOLTAGE (V)
010
20
30
40
0
5
10
15
20
25
Figure 13 - Output Saturation
Voltage vs. Load Current
Figure 14 - Output Waveform
Figure 15 - Output Cross
Conduction
Figure 16 - Supply Current vs.
Supply Voltage


Số phần tương tự - TS3842BCD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
TS3842BCD ETC-TS3842BCD Datasheet
521Kb / 20P
   High Performance Current Mode Controller
More results

Mô tả tương tự - TS3842BCD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
PJ3842 ETC-PJ3842 Datasheet
375Kb / 15P
   High Performance Current Mode Controller
logo
Unisonic Technologies
UC3842G UTC-UC3842G_17 Datasheet
208Kb / 7P
   HIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLER
logo
E-Tech Electronics LTD
UC3842G ETL-UC3842G Datasheet
236Kb / 8P
   HIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLER
logo
List of Unclassifed Man...
TS3842B ETC-TS3842B Datasheet
521Kb / 20P
   High Performance Current Mode Controller
logo
ON Semiconductor
MC44602 ONSEMI-MC44602 Datasheet
332Kb / 18P
   HIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLER
1996 REV 0
logo
List of Unclassifed Man...
PJ3843B ETC1-PJ3843B Datasheet
845Kb / 14P
   High Performance Current Mode Controller
logo
Unisonic Technologies
UC3842G UTC-UC3842G_12 Datasheet
236Kb / 8P
   HIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLER
logo
First Components Intern...
UC3842A FCI-UC3842A Datasheet
262Kb / 6P
   High Performance Current Mode Controller
UC3843A FCI-UC3843A Datasheet
263Kb / 6P
   High Performance Current Mode Controller
UC3844A FCI-UC3844A Datasheet
254Kb / 6P
   High Performance Current Mode Controller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com