công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS3842BCD bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện TS3842BCD
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Performance Current Mode Controller
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS3842BCD bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  TS3842BCD Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS3842BCD Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS3842BCD Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS3842BCD Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS3842BCD Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS3842BCD Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS3842BCD Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS3842BCD Datasheet HTML 8Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS3842BCD Datasheet HTML 9Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 20 page
background image
Electrical Characteristics
CHARACTERISTIC
SYMBOL
MIN
TYP
MAX
UNIT
ERROR AMPLIFIER SECTION
Voltage Feedback Input (Vo=2.5V)
VFB
2.42
2.5
2.58
V
Input Bias Current (VFB=5.0V)
IIB
-
-0.1
-2.0
aA
Open-Loop Voltage Gain (Vo=2.0V to 4.0V)
AVOL
65
90
-
dB
Unity Gain Bandwidth (TJ=25
+)
BW
0.7
1.0
-
MHz
Power Supply Rejection Radio (VCC=12V to 25V)
PSRR
60
70
-
dB
Output Current
Sink (Vo=1.1V, VFB =2.7V)
Isink
2.0
12
-
Source ( Vo=5.0V, VFB =2.3V)
ISource
-0.5
-1.0
-
Output Voltage Swing
High State (RL=15K to ground, VFB=2.3V)
VOH
5.0
6.2
-
Low State (RL=15K to Vref, VFB=2.7V)
VOL
-0.8
1.1
CURRENT SENSE SECTION
Current Sense Input Voltage Gain (Note 4&5)
Av
2.85
3.0
3.15
V/V
Maximum Current Sense Input Threshold(Note 4)
Vth
0.9
1.0
1.1
V
Power Supply Rejection Radio
VCC=12V to 25V,Note 4
Input Bias Current
IIB
-
-2.0
-10
µA
Propagation Delay(Current Sense Input to Output)
tPLH(IN/OUT)
-150
300
ns
mA
PSRR
-
70
-
dB
V
VCC=15V (Note 2), RT=10K, CT=3.3nF, TA=Tlow to Thigh (Note 3), unless otherwise noted.


Số phần tương tự - TS3842BCD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
TS3842BCD ETC-TS3842BCD Datasheet
521Kb / 20P
   High Performance Current Mode Controller
More results

Mô tả tương tự - TS3842BCD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
PJ3842 ETC-PJ3842 Datasheet
375Kb / 15P
   High Performance Current Mode Controller
logo
Unisonic Technologies
UC3842G UTC-UC3842G_17 Datasheet
208Kb / 7P
   HIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLER
logo
E-Tech Electronics LTD
UC3842G ETL-UC3842G Datasheet
236Kb / 8P
   HIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLER
logo
List of Unclassifed Man...
TS3842B ETC-TS3842B Datasheet
521Kb / 20P
   High Performance Current Mode Controller
logo
ON Semiconductor
MC44602 ONSEMI-MC44602 Datasheet
332Kb / 18P
   HIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLER
1996 REV 0
logo
List of Unclassifed Man...
PJ3843B ETC1-PJ3843B Datasheet
845Kb / 14P
   High Performance Current Mode Controller
logo
Unisonic Technologies
UC3842G UTC-UC3842G_12 Datasheet
236Kb / 8P
   HIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLER
logo
First Components Intern...
UC3842A FCI-UC3842A Datasheet
262Kb / 6P
   High Performance Current Mode Controller
UC3843A FCI-UC3843A Datasheet
263Kb / 6P
   High Performance Current Mode Controller
UC3844A FCI-UC3844A Datasheet
254Kb / 6P
   High Performance Current Mode Controller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com