công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

RX5RZ Datasheet(PDF) 5 Page - RICOH electronics devices division

tên linh kiện RX5RZ
Nội dung chi tiết  LOW DROPOUT AND LOW NOISE VOLTAGE REGULATOR
tải về  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  RICOH [RICOH electronics devices division]
Trang chủ  http://www.ricoh.com
Logo 

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 19 page
background image
RN5VD
5
• RN5VD18A/C
Topt=25˚C
Symbol
Item
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit.
–VDET
VHYS
ISS
VDDH
Detector Threshold
Detector Threshold Hysteresis
Supply Current
Maximum Operating Voltage
VDD=1.7V
VDD=3.8V
1.755
1.800
1.845
V
0.054
0.090
0.126
V
2.5
1.0
5.0
3.0
µA
10
V
VDDL
Minimum Operating Voltage
(
Note 1)
Topt=25˚C
–30˚C
≤Topt≤85˚C
0.55
0.65
0.70
0.80
V
IOUT
Output Current
Nch
Pch
VDS=–2.1V, VDD=4.5V
VDS=0.05V, VDD=0.7V
VDS=0.5V, VDD=1.5V
0.01
1.0
0.05
2.0
1.0
2.0
mA
mA
VTCD
CD pin Threshold Voltage
VDD=1.98V
0.693
0.990
1.287
V
ICD
CD pin Sink Current
VDS=0.1V, VDD=0.7V
VDS=0.5V, VDD=1.5V
2.0
200.0
30
800.0
µA
RD
Delay Resistance
0.5
1.0
2.0
M
∆–VDET
∆Topt
Detector Threshold
Temperature Coefficient
–30˚C
≤Topt≤85˚C
±100
ppm/˚C
(Note 1) Minimum Operating Voltage means the value of input voltage when output voltage maintains 0.1V or less, provided that in the case of Nch
Open Drain Type Products, the pull-up resistance is set at 470k
Ω, and the pull-up voltage is set at 5.0V.



Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 


bảng dữ liệu tải về




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn