công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RX5RZ bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - RICOH electronics devices division

tên linh kiện RX5RZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW DROPOUT AND LOW NOISE VOLTAGE REGULATOR
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RICOH [RICOH electronics devices division]
Trang chủ  http://www.ricoh.com
Logo RICOH - RICOH electronics devices division

RX5RZ bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - RICOH electronics devices division

  RX5RZ Datasheet HTML 1Page - RICOH electronics devices division RX5RZ Datasheet HTML 2Page - RICOH electronics devices division RX5RZ Datasheet HTML 3Page - RICOH electronics devices division RX5RZ Datasheet HTML 4Page - RICOH electronics devices division RX5RZ Datasheet HTML 5Page - RICOH electronics devices division RX5RZ Datasheet HTML 6Page - RICOH electronics devices division RX5RZ Datasheet HTML 7Page - RICOH electronics devices division RX5RZ Datasheet HTML 8Page - RICOH electronics devices division RX5RZ Datasheet HTML 9Page - RICOH electronics devices division Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 19 page
background image
RN5VD
4
VDD=0.8V
VDD=2.9V
∆–VDET
∆Topt
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
• RN5VD09A/C
Topt=25˚C
Symbol
Item
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit.
–VDET
VHYS
ISS
Detector Threshold
Detector Threshold Hysteresis
Supply Current
0.878
0.900
0.922
V
0.027
0.045
0.063
V
1.5
0.9
3.7
2.7
µA
VDDH
Maximum Operating Voltage
10
V
VDDL
Minimum Operating Voltage
(
Note 1)
Topt=25˚C
–30˚C
≤Topt≤85˚C
0.55
0.65
0.70
0.80
V
IOUT
Output Current
Nch
Pch
VDS=0.05V, VDD=0.7V
VDS=0.5V, VDD=0.85V
VDS=–2.1V, VDD=4.5V
0.01
0.05
1.0
0.05
0.50
2.0
mA
VTCD
CD pin Threshold Voltage
VDD=0.99V
0.297
0.495
0.693
V
mA
RD
Delay Resistance
0.5
1.0
2.0
M
Detector Threshold
Temperature Coefficient
–30˚C
≤Topt≤85˚C
±100
ppm/˚C
ICD
CD pin Sink Current
VDS=0.1V, VDD=0.7V
VDS=0.5V, VDD=0.85V
2.0
10.0
30
100.0
µA
(Note 1) Minimum Operating Voltage means the value of input voltage when output voltage maintains 0.1V or less, provided that in the case of Nch
Open Drain Type Products, the pull-up resistance is set at 470k
Ω, and the pull-up voltage is set at 5.0V.


Số phần tương tự - RX5RZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nisshinbo Micro Devices...
RX5RZ NISSHINBO-RX5RZ Datasheet
716Kb / 20P
   LOW DROPOUT AND LOW NOISE VOLTAGE REGULATOR
More results

Mô tả tương tự - RX5RZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nisshinbo Micro Devices...
RX5RZ NISSHINBO-RX5RZ Datasheet
716Kb / 20P
   LOW DROPOUT AND LOW NOISE VOLTAGE REGULATOR
logo
New Japan Radio
NJM2863 NJRC-NJM2863 Datasheet
134Kb / 7P
   Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulator
logo
ams AG
AS13986 AMSCO-AS13986 Datasheet
650Kb / 13P
   Dual Low-Noise, Low-Dropout Voltage Regulator
logo
ON Semiconductor
NCP707 ONSEMI-NCP707_17 Datasheet
856Kb / 19P
   Low Noise, Low Dropout Regulator
April, 2017 ??Rev. 9
logo
New Japan Radio
NJM2898 NJRC-NJM2898 Datasheet
175Kb / 10P
   2ch ULTRA LOW NOISE LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
logo
AiT Semiconductor Inc.
A6150 AITSEMI-A6150 Datasheet
524Kb / 11P
   LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR 150mA CMOS LOW NOISE
REV1.3
logo
ON Semiconductor
NCV8752 ONSEMI-NCV8752_16 Datasheet
1Mb / 21P
   Ultra-Low Noise, Low Dropout Regulator
January, 2016 ??Rev. 1
logo
Union Semiconductor, In...
UM1330 UNIONSEMI-UM1330 Datasheet
634Kb / 14P
   150mA, Low Noise, Low Dropout Regulator
logo
ADDtek Corp
AMC8878 ADDTEK-AMC8878 Datasheet
271Kb / 9P
   LOW NOISE 150mA LOW DROPOUT REGULATOR
JUNE 2006
logo
List of Unclassifed Man...
AMC8878 ETC1-AMC8878 Datasheet
513Kb / 9P
   LOW NOISE 150mA LOW DROPOUT REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com