công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BZW06 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện BZW06
Giải thích chi tiết về linh kiện  600 Watts Transient Voltage Suppressor Diodes
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

BZW06 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  BZW06_06 Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd BZW06_06 Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd BZW06_06 Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd BZW06_06 Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA=25OC unless otherwise noted)
αTC
max
note1
max
max
max
typ
Min Nom. Max.
note2
note3
Unidirectional Bidirectional
uA
V
V
V
V
mA
V
A
V
A
10
-4/OC(pF)
BZW06-13
BZW06-13B
5
12.8
14.3
15.0
15.8
1
21.2
28
27.2
147
8.4
1900
BZW06-15
BZW06-15B
1
15.3
17.1
18.0
18.9
1
25.2
24
32.5
123
8.8
1600
BZW06-19
BZW06-19B
1
18.8
20.9
22.0
23.1
1
30.6
19.6
39.3
102
9.2
1350
BZW06-20
BZW06-20B
1
20.5
22.8
24.0
25.2
1
33.2
28.0
42.8
93
9.4
1250
BZW06-23
BZW06-23B
1
23.1
25.7
27.0
28.4
1
37.5
16.0
48.3
83
9.6
1150
BZW06-26
BZW06-26B
1
25.6
28.5
30.0
31.5
1
41.5
14.5
53.5
75
9.7
1075
BZW06-28
BZW06-28B
1
28.2
31.4
33.0
34.7
1
45.7
13.1
59.0
68
9.8
1000
BZW06-31
BZW06-31B
1
30.8
34.2
36.0
37.8
1
49.9
12.0
64.3
62
9.6
950
BZW06-33
BZW06-33B
1
33.3
37.1
39.0
41.0
1
53.9
11.1
69.7
57
10.0
900
BZW06-37
BZW06-37B
1
36.8
41.0
43.0
45.2
1
59.3
10.1
75.0
52
10.0
850
BZW06-40
BZW06-40B
1
40.2
44.7
47.0
49.4
1
64.8
0.3
84
48
10.1
800
BZW06-48
BZW06-48B
1
47.8
53.2
56.0
58.8
1
77.0
7.8
100
40
10.3
700
BZW06-58
BZW06-58B
1
58.1
64.6
68.0
71.4
1
92
6.5
121
33
10.4
625
BZW06-70
BZW06-70B
1
70.1
77.9
82.0
86.1
1
113
5.3
146
27
10.5
550
BZW06-85
BZW06-85B
1
85.5
95
100
105
1
137
4.4
178
23
10.6
500
BZW06-102
BZW06-102B
1
102
114
120
126
1
165
3.6
212
19
10.7
450
BZW06-128
BZW06-128B
1
128
143
150
158
1
207
2.9
265
15
10.8
400
BZW06-154
BZW06-154B
1
154
171
180
189
1
246
2.4
317
13
10.8
360
BZW06-171
BZW06-171B
1
171
190
200
210
1
274
2.2
353
11
10.8
350
BZW06-188
BZW06-188B
1
188
209
220
231
1
328
2.0
388
10.3
10.8
330
BZW06-213
BZW06-213B
1
231
237
250
263
1
344
2.0
442
9.0
11.0
310
BZW06-256
BZW06-256B
1
256
285
300
315
1
414
1.6
529
7.6
11.0
290
BZW06-273
BZW06-273B
1
273
304
320
336
1
438
1.6
564
7.1
11.0
280
BZW06-299
BZW06-299B
1
299
332
350
368
1
482
1.6
618
6.5
11.0
270
BZW06-342
BZW06-342B
1
342
380
400
420
1
548
1.3
706
5.7
11.0
360
BZW06-376
BZW06-376B
1
376
418
440
462
1
603
1.3
776
5.7
11.0
350
Notes: 1. Pulse test: tp < 50 ms.
2. ΔVBR = αT *(Tamb - 25) * VBR (25
oC)
3. VR=0V, F=1MHz, For bidirectional types, capacitance value is divided by 2
Device
10/1000uS
8/20uS
IRM @ VRM
VBR @ IR
VCL @ IPP
VCL @ IPP


Số phần tương tự - BZW06_06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diotec Semiconductor
BZW0610 DIOTEC-BZW0610 Datasheet
152Kb / 3P
   Transient Voltage Suppressor Diodes
BZW06102 DIOTEC-BZW06102 Datasheet
152Kb / 3P
   Transient Voltage Suppressor Diodes
BZW0620 DIOTEC-BZW0620 Datasheet
152Kb / 3P
   Transient Voltage Suppressor Diodes
BZW0640 DIOTEC-BZW0640 Datasheet
152Kb / 3P
   Transient Voltage Suppressor Diodes
BZW0670 DIOTEC-BZW0670 Datasheet
152Kb / 3P
   Transient Voltage Suppressor Diodes
More results

Mô tả tương tự - BZW06_06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Luguang Electr...
P6KE480A LUGUANG-P6KE480A Datasheet
382Kb / 4P
   600 Watts Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BZW06 NJSEMI-BZW06 Datasheet
91Kb / 2P
   600 Watts Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
Shenzhen Luguang Electr...
P6KE LUGUANG-P6KE Datasheet
4Mb / 5P
   600 Watts Transient Voltage Suppressor Diodes
P6KE480 LUGUANG-P6KE480 Datasheet
388Kb / 4P
   600 Watts Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
Fuji Electric
P6KE FUJI-P6KE Datasheet
368Kb / 4P
   600 Watts Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
Shenzhen Luguang Electr...
P6KE6.8 LUGUANG-P6KE6.8 Datasheet
629Kb / 5P
   600 Watts Transient Voltage Suppressor Diodes
P6KE51 LUGUANG-P6KE51 Datasheet
4Mb / 5P
   600 Watts Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
Taiwan Semiconductor Co...
P6KE TSC-P6KE_1 Datasheet
368Kb / 4P
   600 Watts Transient Voltage Suppressor Diodes
BZW06 TSC-BZW06_10 Datasheet
550Kb / 4P
   600 Watts Transient Voltage Suppressor
P6KE TSC-P6KE_10 Datasheet
672Kb / 4P
   600 Watts Transient Voltage Suppressor
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com