công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST72321AR9T5 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST72321AR9T5
Giải thích chi tiết về linh kiện  64/44-PIN 8-BIT MCU WITH 32 TO 60K FLASH/ROM, ADC,FIVE TIMERS, SPI, SCI, I2C INTERFACE
Download  189 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST72321AR9T5 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button ST72321AR9T5 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics ST72321AR9T5 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics ST72321AR9T5 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics ST72321AR9T5 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics ST72321AR9T5 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics ST72321AR9T5 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics ST72321AR9T5 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics ST72321AR9T5 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics ST72321AR9T5 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 189 page
background image
ST72321
9/189
Figure 3. 44-Pin Device Pinout
44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ei2
ei3
ei0
ei1
PWM0 / PB3
ARTCLK / (HS) PB4
AIN0 / PD0
AIN1 / PD1
AIN2 / PD2
AIN3 / PD3
AIN4 / PD4
PE1 / RDI
PWM3 /PB0
PWM2 / PB1
PWM1 / PB2
PC6 / SCK / ICCCLK
PC5 / MOSI / AIN14
PC4 / MISO / ICCDATA
PC3 (HS) / ICAP1_B
PC2 (HS) / ICAP2_B
PC1 / OCMP1_B / AIN13
PC0 / OCMP2_B / AIN12
VSS_1
VDD_1
PA3 (HS)
PC7 / SS / AIN15
eix
associated external interrupt vector
(HS) 20mA high sink capability


Số phần tương tự - ST72321AR9T5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
ST72321AR9 STMICROELECTRONICS-ST72321AR9 Datasheet
2Mb / 185P
   8-BIT MCU WITH NESTED INTERRUPTS, FLASH, 10-BIT ADC, FIVE TIMERS, SPI, SCI, I2C INTERFACE
August 2003 Rev. 1.9
ST72321AR9-Auto STMICROELECTRONICS-ST72321AR9-Auto Datasheet
2Mb / 243P
   PLL for 2x frequency multiplication
August 2010 Rev 1
More results

Mô tả tương tự - ST72321AR9T5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
ST72F321 STMICROELECTRONICS-ST72F321 Datasheet
3Mb / 189P
   64/44-PIN 8-BIT MCU WITH 32 TO 60K FLASH/ROM, ADC, FIVE TIMERS, SPI, SCI, I2C INTERFACE
ST72321B STMICROELECTRONICS-ST72321B Datasheet
3Mb / 187P
   64/44-pin 8-bit MCU with 32 to 60K Flash/ROM, ADC, five timers, SPI, SCI, I2C interface
ST72F521R6TA STMICROELECTRONICS-ST72F521R6TA Datasheet
3Mb / 215P
   80/64-PIN 8-BIT MCU WITH 32 TO 60K FLASH/ROM, ADC, FIVE TIMERS, SPI, SCI, I2C, CAN INTERFACE
ST72F521 STMICROELECTRONICS-ST72F521 Datasheet
4Mb / 215P
   80/64-PIN 8-BIT MCU WITH 32 TO 60K FLASH/ROM, ADC, FIVE TIMERS, SPI, SCI, I2C, CAN INTERFACE
ST72325 STMICROELECTRONICS-ST72325 Datasheet
1Mb / 193P
   8-BIT MCU WITH 16 TO 60K FLASH/ROM, ADC, CSS, FIVE TIMERS, SPI, SCI, I2C INTERFACE
ST72325 STMICROELECTRONICS-ST72325_07 Datasheet
3Mb / 196P
   8-bit MCU with 16 to 60K Flash/ROM, ADC, CSS, 5 timers, SPI, SCI, I2C interface
ST72325XX STMICROELECTRONICS-ST72325XX Datasheet
3Mb / 197P
   8-bit MCU with 16 to 60K Flash/ROM, ADC, CSS, 5 timers, SPI, SCI, I2C interface
ST72321M6 STMICROELECTRONICS-ST72321M6 Datasheet
2Mb / 175P
   80-pin 8-bit MCU with 32 to 60 Kbytes Flash, ADC, five timers, SPI, SCI, I2C interface
ST72321 STMICROELECTRONICS-ST72321 Datasheet
2Mb / 185P
   8-BIT MCU WITH NESTED INTERRUPTS, FLASH, 10-BIT ADC, FIVE TIMERS, SPI, SCI, I2C INTERFACE
August 2003 Rev. 1.9
ST7232A STMICROELECTRONICS-ST7232A Datasheet
1Mb / 154P
   8-BIT MCU WITH 8K FLASH/ROM, ADC, 4 TIMERS, SPI, SCI INTERFACE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com