công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5401 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện 1N5401
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.0 AMPS. Silicon Rectifiers
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

1N5401 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  1N5401 Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd 1N5401 Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES (1N5400 THRU 1N5408)
FIG.3- MAXIMUM REPETITIVE FORWARD
SURGE CURRENT
10
50
5
1
100
10
50
100
200
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
8.3ms Single Half
Sine Wave
JEDEC Method
FIG.4- TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
100
50
10
15
10
200
150
50
100
REVERSE VOLTAGE. (V)
Tj=25 C
0
FIG.1- MAXIMUM FORWARD CURRENT DERATING
CURVE
25
0
50
75
100
125
150
175
2
3
0
1
4
AMBIENT TEMPERATURE. ( C)
o
Single Phase
Half Wave 60Hz
Resistive or
Inductive Load
0.375" (9.5mm)
Lead Length
FORWARD VOLTAGE. (V)
FIG.5- TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS
1.8
1.6
0.6
0.4
0.8
1.0
1.2
1.4
0.01
100
30
3
10
1
0.03
0.1
0.3
Tj=25 C
Pulse Width=300 s
1% Duty Cycle
o
Version: A06
FIG.2- TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
0
20
40
60
80
100
120
140
.01
.1
100
1.0
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE. (%)
Tj=25 C
0
Tj=125 C
0


Số phần tương tự - 1N5401

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
1N5401 MOTOROLA-1N5401 Datasheet
44Kb / 2P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIERS 50-1000 VOLTS 3.0 AMPERE
logo
Rugao Dachang Electroni...
1N5401 DACHANG-1N5401 Datasheet
122Kb / 2P
   General Purpose Plastic Rectifier Reverse Voltage 50 to 1000 V Forward Current 3.0 A
logo
Pan Jit International I...
1N5401 PANJIT-1N5401 Datasheet
43Kb / 2P
   HIGH CURRENT PLASTIC SILICON RECTIFIER
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
1N5401 PACELEADER-1N5401 Datasheet
487Kb / 2P
   3.0AMP GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER - 50V-1000V
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
1N5401 SECOS-1N5401 Datasheet
258Kb / 2P
   VOLTAGE 50V ~ 1000V 3.0 AMP Silicon Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - 1N5401

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
BY255 ETC-BY255 Datasheet
52Kb / 2P
   3.0 AMPS. Silicon Rectifiers
logo
Surge Components
1N5400 SURGE-1N5400 Datasheet
121Kb / 2P
   3.0 AMPS. SILICON RECTIFIERS?
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N5400 TSC-1N5400_11 Datasheet
228Kb / 2P
   3.0 AMPS. Silicon Rectifiers
BY251 TSC-BY251 Datasheet
65Kb / 2P
   3.0 AMPS. Silicon Rectifiers
logo
Yangzhou yangjie electr...
1N5400 YANGJIE-1N5400 Datasheet
696Kb / 2P
   3.0 AMPS. SILICON RECTIFIERS
BY251 YANGJIE-BY251 Datasheet
692Kb / 2P
   3.0 AMPS. SILICON RECTIFIERS
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N5400 TSC-1N5400_10 Datasheet
1Mb / 2P
   3.0 AMPS. Silicon Rectifiers
1N5400 TSC-1N5400 Datasheet
66Kb / 2P
   3.0 AMPS. Silicon Rectifiers
logo
Jinan Gude Electronic D...
1N5400 JGD-1N5400 Datasheet
148Kb / 2P
   3.0 AMPS. SILICON RECTIFIERS
logo
Taiwan Semiconductor Co...
BY251 TSC-BY251_10 Datasheet
515Kb / 2P
   3.0 AMPS. Silicon Rectifiers
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com