công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S-1112B32PI-L6RTFG bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Seiko Instruments Inc

tên linh kiện S-1112B32PI-L6RTFG
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH RIPPLE-REJECTION AND LOW DROPOUT CMOS VOLTAGE REGULATOR
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SII [Seiko Instruments Inc]
Trang chủ  http://www.sii.co.jp
Logo SII - Seiko Instruments Inc

S-1112B32PI-L6RTFG bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Seiko Instruments Inc

  S-1112B32PI-L6RTFG Datasheet HTML 1Page - Seiko Instruments Inc S-1112B32PI-L6RTFG Datasheet HTML 2Page - Seiko Instruments Inc S-1112B32PI-L6RTFG Datasheet HTML 3Page - Seiko Instruments Inc S-1112B32PI-L6RTFG Datasheet HTML 4Page - Seiko Instruments Inc S-1112B32PI-L6RTFG Datasheet HTML 5Page - Seiko Instruments Inc S-1112B32PI-L6RTFG Datasheet HTML 6Page - Seiko Instruments Inc S-1112B32PI-L6RTFG Datasheet HTML 7Page - Seiko Instruments Inc S-1112B32PI-L6RTFG Datasheet HTML 8Page - Seiko Instruments Inc S-1112B32PI-L6RTFG Datasheet HTML 9Page - Seiko Instruments Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 29 page
background image
HIGH RIPPLE-REJECTION AND LOW DROPOUT CMOS VOLTAGE REGULATOR
Rev.5.0_00
S-1112/1122 Series
Seiko Instruments Inc.
3
Product Name Structure
• The product types and output voltage for the S-1112/1122 Series can be selected at the user’s request.
Refer to the “Product name” for the meanings of the characters in the product name and “Product name
list” for the full product names.
1. Product name (S-1112 Series)
S-1112 x xx xx - xxx TF G
IC direction in tape specifications
*1
Product name (abbreviation)
*2
Package name (abbreviation)
PI : SNT-6A(H)
MC : SOT-23-5
Output voltage
15 ~ 55
(E.g., when the output voltage is 1.5 V,
it is expressed as 15.)
Product type
*3
A : ON/OFF pin negative logic
B : ON/OFF pin positive logic
*1. Refer to the taping specifications at the end of this book.
*2. Refer to the product name list.
*3. Refer to 3. Shutdown (ON/OFF pin) under the Operation.


Số phần tương tự - S-1112B32PI-L6RTFG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seiko Instruments Inc
S-1112B32PI-L6RTFG SII-S-1112B32PI-L6RTFG Datasheet
412Kb / 30P
   HIGH RIPPLE-REJECTION AND LOW DROPOUT CMOS VOLTAGE REGULATOR
More results

Mô tả tương tự - S-1112B32PI-L6RTFG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ABLIC Inc.
S-L2980 ABLIC-S-L2980 Datasheet
447Kb / 23P
   HIGH RIPPLE-REJECTION AND LOW DROPOUT CMOS VOLTAGE REGULATOR
Rev.5.1_02
S-1112 ABLIC-S-1112 Datasheet
494Kb / 30P
   HIGH RIPPLE-REJECTION AND LOW DROPOUT CMOS VOLTAGE REGULATOR
Rev.6.1_02
logo
Seiko Instruments Inc
S-L2980 SII-S-L2980_1 Datasheet
327Kb / 23P
   HIGH RIPPLE-REJECTION AND LOW DROPOUT CMOS VOLTAGE REGULATOR
S-1112 SII-S-1112_1 Datasheet
412Kb / 30P
   HIGH RIPPLE-REJECTION AND LOW DROPOUT CMOS VOLTAGE REGULATOR
logo
ABLIC Inc.
S-T111 ABLIC-S-T111 Datasheet
363Kb / 23P
   HIGH RIPPLE-REJECTION LOW DROPOUT CMOS VOLTAGE REGULATOR
Rev.3.1_02
logo
Seiko Instruments Inc
S-T111 SII-S-T111 Datasheet
238Kb / 23P
   HIGH RIPPLE-REJECTION LOW DROPOUT CMOS VOLTAGE REGULATOR
S-1165 SII-S-1165 Datasheet
280Kb / 23P
   HIGH RIPPLE-REJECTION LOW DROPOUT CMOS VOLTAGE REGULATOR
S-1312A10H-M5T1U3 SII-S-1312A10H-M5T1U3 Datasheet
2Mb / 38P
   HIGH RIPPLE-REJECTION LOW DROPOUT CMOS VOLTAGE REGULATOR
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM6207 HMSEMI-HM6207 Datasheet
1Mb / 11P
   Low dropout high ripple rejection CMOS voltage regulator
logo
ABLIC Inc.
S-1165 ABLIC-S-1165 Datasheet
385Kb / 23P
   HIGH RIPPLE-REJECTION LOW DROPOUT CMOS VOLTAGE REGULATOR
Rev.4.1_02
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com