công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

S-1112B24PI-L6JTFG Datasheet(PDF) 8 Page - Seiko Instruments Inc

tên linh kiện S-1112B24PI-L6JTFG
Nội dung chi tiết  HIGH RIPPLE-REJECTION AND LOW DROPOUT CMOS VOLTAGE REGULATOR
tải về  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  SII [Seiko Instruments Inc]
Trang chủ  http://www.sii.co.jp
Logo 

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 29 page
background image
HIGH RIPPLE-REJECTION AND LOW DROPOUT CMOS VOLTAGE REGULATOR
S-1112/1122 Series
Rev.5.0_00
8
Seiko Instruments Inc.
Absolute Maximum Ratings
Table 6
(Ta
= 25°C unless otherwise specified)
Item
Symbol
Absolute Maximum Rating
Unit
Input voltage
VIN
VSS
− 0.3 to VSS + 7
V
VON/OFF
VSS
− 0.3 to VIN + 0.3
Output voltage
VOUT
VSS
− 0.3 to VIN + 0.3
Power dissipation
SNT-6A(H)
PD
500
*1
SOT-23-5
300
mW
Operating ambient temperature
Topr
−40 to +85
°C
Storage temperature
Tstg
−40 to +125
*1. At mounted on printed circuit board
[Mounted board]
(1) Board size : 114 mm
× 76 mm × t1.6 mm
(2) Board name : JEDEC STANDARD51-7
Caution The absolute maximum ratings are rated values exceeding which the product could suffer
physical damage. These values must therefore not be exceeded under any conditions.
0
50
100
150
600
400
0
Ambient temperature (Ta) [
°C]
SNT-6A(H)
200
Figure 4 Power Dissipation of The Package (Mounting on Printed Circuit Board)



Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 


bảng dữ liệu tải về




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn