công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BDW93A bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Power Innovations Ltd

tên linh kiện BDW93A
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN SILICON POWER DARLINGTONS
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  POINN [Power Innovations Ltd]
Trang chủ  http://www.bourns.com
Logo POINN - Power Innovations Ltd

BDW93A bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Power Innovations Ltd

  BDW93A Datasheet HTML 1Page - Power Innovations Ltd BDW93A Datasheet HTML 2Page - Power Innovations Ltd BDW93A Datasheet HTML 3Page - Power Innovations Ltd BDW93A Datasheet HTML 4Page - Power Innovations Ltd BDW93A Datasheet HTML 5Page - Power Innovations Ltd BDW93A Datasheet HTML 6Page - Power Innovations Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
5
SEPTEMBER 1993 - REVISED MARCH 1997
BDW93, BDW93A, BDW93B, BDW93C
NPN SILICON POWER DARLINGTONS
PRODUCT
INFORMATION
TO-220
3-pin plastic flange-mount package
This single-in-line package consists of a circuit mounted on a lead frame and encapsulated within a plastic
compound. The compound will withstand soldering temperature with no deformation, and circuit performance
characteristics will remain stable when operated in high humidity conditions. Leads require no additional
cleaning or processing when used in soldered assembly.
MECHANICAL DATA
TO220
ALL LINEAR DIMENSIONS IN MILLIMETERS
ø
1,23
1,32
4,20
4,70
1
2
3
0,97
0,61
see Note C
see Note B
10,0
10,4
2,54
2,95
6,0
6,6
14,55
15,90
12,7
14,1
3,5
6,1
1,07
1,70
2,34
2,74
4,88
5,28
3,71
3,96
0,41
0,64
2,40
2,90
VERSION 2
VERSION 1
NOTES: A. The centre pin is in electrical contact with the mounting tab.
B. Mounting tab corner profile according to package version.
C. Typical fixing hole centre stand off height according to package version.
Version 1, 18.0 mm. Version 2, 17.6 mm.
MDXXBE


Số phần tương tự - BDW93A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mospec Semiconductor
BDW93A MOSPEC-BDW93A Datasheet
183Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(12A,45-100V,80W)
logo
Fairchild Semiconductor
BDW93A FAIRCHILD-BDW93A Datasheet
39Kb / 5P
   Hammer Drivers, Audio Amplifiers Applications
logo
Bourns Electronic Solut...
BDW93A BOURNS-BDW93A Datasheet
108Kb / 5P
   NPN SILICON POWER DARLINGTONS
logo
Savantic, Inc.
BDW93A SAVANTIC-BDW93A Datasheet
94Kb / 3P
   Silicon NPN Power Transistors
logo
Inchange Semiconductor ...
BDW93A ISC-BDW93A Datasheet
263Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
More results

Mô tả tương tự - BDW93A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Power Innovations Ltd
BDX53 POINN-BDX53 Datasheet
150Kb / 6P
   NPN SILICON POWER DARLINGTONS
TIP100 POINN-TIP100 Datasheet
149Kb / 6P
   NPN SILICON POWER DARLINGTONS
logo
Bourns Electronic Solut...
BDW63 BOURNS-BDW63 Datasheet
113Kb / 5P
   NPN SILICON POWER DARLINGTONS
BD895A BOURNS-BD895A Datasheet
107Kb / 5P
   NPN SILICON POWER DARLINGTONS
logo
Power Innovations Ltd
TIPL790 POINN-TIPL790 Datasheet
221Kb / 7P
   NPN SILICON POWER DARLINGTONS
logo
Transys Electronics
TIPL790 TRSYS-TIPL790 Datasheet
618Kb / 6P
   NPN SILICON POWER DARLINGTONS
logo
Bourns Electronic Solut...
BDW53 BOURNS-BDW53 Datasheet
110Kb / 5P
   NPN SILICON POWER DARLINGTONS
BDT61 BOURNS-BDT61 Datasheet
108Kb / 5P
   NPN SILICON POWER DARLINGTONS
logo
Power Innovations Ltd
BDW53 POINN-BDW53 Datasheet
104Kb / 6P
   NPN SILICON POWER DARLINGTONS
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BDV65 NJSEMI-BDV65 Datasheet
89Kb / 2P
   NPN SILICON POWER DARLINGTONS
logo
Micro Commercial Compon...
BDX33 MCC-BDX33 Datasheet
875Kb / 4P
   NPN Silicon Power Darlingtons
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com