công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS0503EC bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện SS0503EC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low VF Schottky Barrier Diode 30V, 0.5A Rectifier
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

SS0503EC bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  SS0503EC Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device SS0503EC Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device SS0503EC Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SS0503EC
No. A0510-2/3
Package Dimensions
Electrical Connection
unit : mm (typ)
7035-002
trr Test Circuit
2
1
2
1
Top View
0.7
Bottom View
0.8
Polarity Discriminating Mark
1 : Anode
2 : Cathode
SANYO : ECSP1008-2
IF -- VF
Forward Voltage, VF -- V
IR -- VR
Reverse Voltage, VR -- V
0
0.1
IT11460
10
0
35
IT11461
0.001
2
3
5
7
2
3
5
7
2
3
5
7
0.01
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
1.0
0.9
0.7
0.8
10000
100
1000
1.0
10
0.1
0.01
20
30
515
25
--25°C
Ta=125°C
100°C
75°C
50°C
0
°C
25°C
1.0
3
2
Anode
Cathode
Anode
Cathode
Cathode Mark (On the top)
*Electorodes : on the bottom
Cathode Mark (Top)
Top view
Duty≤10%
50Ω
100Ω
10Ω
--5V
trr
10µs


Số phần tương tự - SS0503EC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
SS0503EJ SANYO-SS0503EJ Datasheet
35Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode 30V, 500mA Rectifier
More results

Mô tả tương tự - SS0503EC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
SB0503SH SANYO-SB0503SH Datasheet
32Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode 30V, 0.5A Rectifier
SS0503SH SANYO-SS0503SH Datasheet
33Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode 30V, 0.5A Rectifier
SB0503EC SANYO-SB0503EC Datasheet
51Kb / 3P
   Low IR Schottky Barrier Diode 30V, 0.5A Rectifier
logo
Cystech Electonics Corp...
RB0520LSH CYSTEKEC-RB0520LSH Datasheet
240Kb / 6P
   0.5A Low VF Schottky Barrier Rectifier
logo
Sanyo Semicon Device
SBS818 SANYO-SBS818 Datasheet
63Kb / 4P
   Low VF Schottky Barrier Diode 30V, 2.0A Rectifier
SS3003CH SANYO-SS3003CH Datasheet
43Kb / 3P
   Low VF Schottky Barrier Diode 30V, 3.0A Rectifier
SBS814 SANYO-SBS814 Datasheet
37Kb / 4P
   Low VF Schottky Barrier Diode 30V, 1.0A Rectifier
SBS813 SANYO-SBS813 Datasheet
40Kb / 3P
   Low VF Schottky Barrier Diode 30V, 3.0A Rectifier
logo
Central Semiconductor C...
PB-CFSH05_1509 CENTRAL-PB-CFSH05_1509 Datasheet
1Mb / 2P
   20V, 0.5A Low VF Schottky Diode
logo
Sanyo Semicon Device
SS05015SH SANYO-SS05015SH Datasheet
31Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode 15V, 0.5A Rectifier
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com