công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH5834 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện MCH5834
Giải thích chi tiết về linh kiện  MOSFET : N-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode General-Purpose Switching Device Applications
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

MCH5834 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Sanyo Semicon Device

  MCH5834 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device MCH5834 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device MCH5834 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device MCH5834 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device MCH5834 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device MCH5834 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
MCH5834
No. A0558-4/6
030
10
15
20
25
5
Ciss, Coss, Crss -- VDS
IT09243
2
0.1
23
1.0
5
7
2
10
3
5
7
3
0
60
50
20
30
10
40
SW Time -- ID
IT07516
IT07515
IS -- VSD
IT07514
0.01
0.1
0.1
23
5
7
23
5
7
1.0
7
5
3
3
2
2
7
5
1.0
yfs -- ID
0.8
1.0
0.6
1.2
1.4
0.4
0.2
0.01
1.0
0.1
7
5
3
2
7
5
3
3
2
2
VDS=10V
25
°C
Ta=
--25
°C
75
°C
VGS=0V
VDD=15V
VGS=4V
td(off)
tf
td(on)
tr
Crss
Coss
Ciss
f=1MHz
0
0
1.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
4.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
VGS -- Qg
IT09244
RDS(on) -- ID
3
5
7
1.0
2
3
23
5
7
2
3
5
7
0.01
0.1
1.0
IT07519
VDS=10V
ID=0.7A
Ta=75
°C
25
°C
--25
°C
VGS=4V
Drain-to-Source Voltage, VDS -- V
Drain Current, ID -- A
Total Gate Charge, Qg -- nC
Drain Current, ID -- A
Diode Forward Voltage, VSD -- V
Drain Current, ID -- A
IT07520
IT07521
RDS(on) -- ID
3
5
7
1.0
2
3
23
5
7
2
3
5
7
0.01
0.1
1.0
Ta=
75
°C
--25
°C
25
°C
VGS=2.5V
RDS(on) -- ID
5
7
2
3
1.0
5
7
23
5
7
23
0.01
0.1
VGS=1.5V
Ta=75
°C
--25°C
25
°C
Drain Current, ID -- A
Drain Current, ID -- A
[MOSFET]
[MOSFET]
[MOSFET]
[MOSFET]
[MOSFET]
[MOSFET]
[MOSFET]
[MOSFET]


Số phần tương tự - MCH5834

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH5836 SANYO-MCH5836 Datasheet
68Kb / 6P
   MOSFET : P-Channel Silicon MOSFET OSFET General-Purpose Switching Device Applications
MCH5837 SANYO-MCH5837 Datasheet
67Kb / 6P
   MOSFET : N-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode General-Purpose Switching Device
logo
ON Semiconductor
MCH5839 ONSEMI-MCH5839 Datasheet
675Kb / 6P
   Single P-Channel Power MOSFET
August 2015 - Rev. 1
MCH5839-TL-H ONSEMI-MCH5839-TL-H Datasheet
675Kb / 6P
   Single P-Channel Power MOSFET
August 2015 - Rev. 1
MCH5839-TL-W ONSEMI-MCH5839-TL-W Datasheet
675Kb / 6P
   Single P-Channel Power MOSFET
August 2015 - Rev. 1
More results

Mô tả tương tự - MCH5834

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
CPH5824 SANYO-CPH5824 Datasheet
47Kb / 6P
   MOSFET : N-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode General-Purpose Switching Device Applications
MCH5812 SANYO-MCH5812 Datasheet
54Kb / 6P
   MOSFET : N-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode General-Purpose Switching Device Applications
MCH5811 SANYO-MCH5811 Datasheet
54Kb / 6P
   MOSFET : N-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode General-Purpose Switching Device Applications
VEC2820 SANYO-VEC2820 Datasheet
67Kb / 6P
   MOSFET : N-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode General-Purpose Switching Device
CPH5856 SANYO-CPH5856 Datasheet
71Kb / 6P
   MOSFET : N-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode General-Purpose Switching Device
CPH5826 SANYO-CPH5826 Datasheet
50Kb / 5P
   MOSFET : N-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode General-Purpose Switching Device
CPH5863 SANYO-CPH5863 Datasheet
65Kb / 5P
   MOSFET : N-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode General-Purpose Switching Device
SCH2808 SANYO-SCH2808 Datasheet
48Kb / 6P
   MOSFET : N-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode General-Purpose Switching Device
SCH2816 SANYO-SCH2816_07 Datasheet
50Kb / 6P
   MOSFET : N-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode General-Purpose Switching Device
SCH2819 SANYO-SCH2819 Datasheet
48Kb / 6P
   MOSFET : N-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode General-Purpose Switching Device
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com