công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH5812 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện MCH5812
Giải thích chi tiết về linh kiện  MOSFET : N-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode General-Purpose Switching Device Applications
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

MCH5812 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Sanyo Semicon Device

  MCH5812 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device MCH5812 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device MCH5812 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device MCH5812 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device MCH5812 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device MCH5812 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
MCH5812
No.7998-5/6
[SBD]
IS
20ms
t
7 0.01
23
7 0.1
0
52
3
7
1.0
52
3
3.0
3.5
2.0
1.0
2.5
1.5
0.5
Time, t -- s
ID00338
IFSM -- t
Current waveform 50Hz sine wave
[SBD]
[SBD]
[SBD]
[SBD]
C -- VR
IR -- VR
PF(AV) -- IO
IF -- VF
Forward Voltage, VF -- V
Reverse Voltage, VR -- V
Average Forward Current, IO -- A
Reverse Voltage, VR -- V
0
100000
100
1000
10000
10
1.0
0.1
0.01
15
510
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
0.7
0.6
0.4
0.3
0.2
0.1
0.5
1.0
1.2
1.5
1.4
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
1.1
1.3
0
0.01
0.001
0.3
0.4
0.5
0.1
0.2
0.1
10
7
5
3
2
1.0
7
5
3
2
7
5
3
2
7
5
3
2
Ta=125°C
25°C
--25°C
50
°C
75
°C
100°C
IT07150
IT07152
IT07153
IT07151
(1)
(2) (4) (3)
180
°
360
°
θ
360
°
Rectangular wave
Sine wave
(1)Rectangular wave
θ=60°
(2)Rectangular wave
θ=120°
(3)Rectangular wave
θ=180°
(4)Sine wave
θ=180°
2
100
10
2
3
5
7
23
5
7
1.0
0.1
23
5
7
10
2
f=1MHz


Số phần tương tự - MCH5812

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH5810 SANYO-MCH5810 Datasheet
53Kb / 6P
   MOSFET : P-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode DC / DC Converter Applications
MCH5811 SANYO-MCH5811 Datasheet
54Kb / 6P
   MOSFET : N-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode General-Purpose Switching Device Applications
MCH5815 SANYO-MCH5815 Datasheet
52Kb / 5P
   DC / DC Converter Applications
MCH5818 SANYO-MCH5818 Datasheet
40Kb / 5P
   MOSFET : P-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode
MCH5819 SANYO-MCH5819 Datasheet
71Kb / 5P
   MCH5819
More results

Mô tả tương tự - MCH5812

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
CPH5824 SANYO-CPH5824 Datasheet
47Kb / 6P
   MOSFET : N-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode General-Purpose Switching Device Applications
MCH5834 SANYO-MCH5834 Datasheet
56Kb / 6P
   MOSFET : N-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode General-Purpose Switching Device Applications
MCH5811 SANYO-MCH5811 Datasheet
54Kb / 6P
   MOSFET : N-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode General-Purpose Switching Device Applications
VEC2820 SANYO-VEC2820 Datasheet
67Kb / 6P
   MOSFET : N-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode General-Purpose Switching Device
CPH5856 SANYO-CPH5856 Datasheet
71Kb / 6P
   MOSFET : N-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode General-Purpose Switching Device
CPH5826 SANYO-CPH5826 Datasheet
50Kb / 5P
   MOSFET : N-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode General-Purpose Switching Device
CPH5863 SANYO-CPH5863 Datasheet
65Kb / 5P
   MOSFET : N-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode General-Purpose Switching Device
SCH2808 SANYO-SCH2808 Datasheet
48Kb / 6P
   MOSFET : N-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode General-Purpose Switching Device
SCH2816 SANYO-SCH2816_07 Datasheet
50Kb / 6P
   MOSFET : N-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode General-Purpose Switching Device
SCH2819 SANYO-SCH2819 Datasheet
48Kb / 6P
   MOSFET : N-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode General-Purpose Switching Device
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com