công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH5811 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện MCH5811
Giải thích chi tiết về linh kiện  MOSFET : N-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode General-Purpose Switching Device Applications
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

MCH5811 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Sanyo Semicon Device

  MCH5811 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device MCH5811 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device MCH5811 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device MCH5811 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device MCH5811 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device MCH5811 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
MCH5811
No.8059-3/6
Switching Time Test Circuit
trr Test Circuit
[MOSFET]
[SBD]
PW=10
µs
D.C.
≤1%
P.G
50
G
S
D
ID=1A
RL=10Ω
VDD=10V
VOUT
MCH5811
VIN
4V
0V
VIN
Duty
≤10%
50
100
10
--5V
trr
10
µs
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
--60
--40
--20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
02468
10
RDS(on) -- VGS
IT02903
0
0
0.4
0.8
1.6
2.0
0.2
1.2
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0
0.4
0.6
0.8
1.0
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
ID -- VDS
VGS=1.0V
1.5V
IT02901
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
ID -- VGS
VDS=10V
IT02902
RDS(on) -- Ta
IT02904
50
100
150
200
250
300
350
400
0
Ta=25
°C
1.0A
ID=0.5A
ID=1.0A,
VGS
=4.0V
ID=0.5A,
VGS
=2.5V
[MOSFET]
[MOSFET]
[MOSFET]
[MOSFET]
1.8V
Gate-to-Source Voltage, VGS -- V
Drain-to-Source Voltage, VDS -- V
Gate-to-Source Voltage, VGS -- V
Ambient Temperature, Ta --
°C


Số phần tương tự - MCH5811

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH5810 SANYO-MCH5810 Datasheet
53Kb / 6P
   MOSFET : P-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode DC / DC Converter Applications
MCH5812 SANYO-MCH5812 Datasheet
54Kb / 6P
   MOSFET : N-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode General-Purpose Switching Device Applications
MCH5815 SANYO-MCH5815 Datasheet
52Kb / 5P
   DC / DC Converter Applications
MCH5818 SANYO-MCH5818 Datasheet
40Kb / 5P
   MOSFET : P-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode
MCH5819 SANYO-MCH5819 Datasheet
71Kb / 5P
   MCH5819
More results

Mô tả tương tự - MCH5811

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
CPH5824 SANYO-CPH5824 Datasheet
47Kb / 6P
   MOSFET : N-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode General-Purpose Switching Device Applications
MCH5834 SANYO-MCH5834 Datasheet
56Kb / 6P
   MOSFET : N-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode General-Purpose Switching Device Applications
MCH5812 SANYO-MCH5812 Datasheet
54Kb / 6P
   MOSFET : N-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode General-Purpose Switching Device Applications
VEC2820 SANYO-VEC2820 Datasheet
67Kb / 6P
   MOSFET : N-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode General-Purpose Switching Device
CPH5856 SANYO-CPH5856 Datasheet
71Kb / 6P
   MOSFET : N-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode General-Purpose Switching Device
CPH5826 SANYO-CPH5826 Datasheet
50Kb / 5P
   MOSFET : N-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode General-Purpose Switching Device
CPH5863 SANYO-CPH5863 Datasheet
65Kb / 5P
   MOSFET : N-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode General-Purpose Switching Device
SCH2808 SANYO-SCH2808 Datasheet
48Kb / 6P
   MOSFET : N-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode General-Purpose Switching Device
SCH2816 SANYO-SCH2816_07 Datasheet
50Kb / 6P
   MOSFET : N-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode General-Purpose Switching Device
SCH2819 SANYO-SCH2819 Datasheet
48Kb / 6P
   MOSFET : N-Channel Silicon MOSFET SBD : Schottky Barrier Diode General-Purpose Switching Device
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com