công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH3459 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện MCH3459
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

MCH3459 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  MCH3459 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device MCH3459 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device MCH3459 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device MCH3459 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
MCH3459
No.8110-2/4
Continued from preceding page.
Ratings
Parameter
Symbol
Conditions
min
typ
max
Unit
Total Gate Charge
Qg
VDS=10V, VGS=10V, ID=1.8A
3.2
nC
Gate-to-Source Charge
Qgs
VDS=10V, VGS=10V, ID=1.8A
0.74
nC
Gate-to-Drain “Miller” Charge
Qgd
VDS=10V, VGS=10V, ID=1.8A
0.42
nC
Diode Forward Voltage
VSD
IS=1.8A, VGS=0
0.93
1.2
V
Package Dimensions
Switching Time Test Circuit
unit : mm
2167A
1 : Gate
2 : Source
3 : Drain
SANYO : MCPH3
2.0
0.65
0.3
0.15
1
2
3
12
3
(Bottom view)
(Top view)
PW=10
µs
D.C.
≤1%
P.G
50
G
S
D
ID=1A
RL=15Ω
VDD=15V
VOUT
MCH3459
VIN
10V
0V
VIN
ID -- VDS
IT07277
ID -- VGS
IT07279
0
4.5
3.0
4.0
2.5
3.5
0.5
0
0
1.8
0.8
0.9
1.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.4
1.2
1.6
0
2.0
1.0
1.5
2.0
0.6
0.8
0.2
0.4
1.0
1.2
1.6
1.8
1.4
VGS=2.5V
3.5V
3.0V
VDS=10V
Drain-to-Source Voltage, VDS -- V
Gate-to-Source Voltage, VGS -- V
RDS(on) -- VGS
IT07281
RDS(on) -- Ta
IT07283
0
0
700
24
8
6
10121416
20
18
--60
--40
--20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
600
200
300
400
500
100
0
500
100
150
250
50
200
300
400
350
450
Ta=25
°C
ID=0.5A
1.0A
ID=
0.5A,
VGS
=4V
ID=
1.0A,
VGS
=10V
Gate-to-Source Voltage, VGS -- V
Ambient Temperature, Ta --
°C


Số phần tương tự - MCH3459

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH3456 SANYO-MCH3456 Datasheet
52Kb / 4P
   General-Purpose Switching Device Applications
MCH3456 SANYO-MCH3456 Datasheet
42Kb / 4P
   N-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
MCH3456 SANYO-MCH3456_06 Datasheet
42Kb / 4P
   N-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
More results

Mô tả tương tự - MCH3459

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH3421 SANYO-MCH3421 Datasheet
46Kb / 4P
   N-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
MCH6428 SANYO-MCH6428 Datasheet
53Kb / 4P
   N-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
2SK4085LS SANYO-2SK4085LS Datasheet
56Kb / 5P
   N-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
2SK4086LS SANYO-2SK4086LS Datasheet
56Kb / 5P
   N-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
MCH3460 SANYO-MCH3460 Datasheet
39Kb / 4P
   N-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
BFL4004 SANYO-BFL4004 Datasheet
320Kb / 5P
   N-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
BFL4026 SANYO-BFL4026 Datasheet
321Kb / 5P
   N-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
2SK2628FG SANYO-2SK2628FG Datasheet
326Kb / 6P
   N-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
2SK3830 SANYO-2SK3830_04 Datasheet
42Kb / 4P
   N-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
3HN04SS SANYO-3HN04SS Datasheet
55Kb / 4P
   N-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com