công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH3320 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện MCH3320
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

MCH3320 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  MCH3320 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device MCH3320 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device MCH3320 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device MCH3320 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
MCH3320
No.7992-2/4
Continued from preceding page.
Ratings
Parameter
Symbol
Conditions
min
typ
max
Unit
Total Gate Charge
Qg
VDS=--50V, VGS=--10V, ID=--0.3A
3.0
nC
Gate-to-Source Charge
Qgs
VDS=--50V, VGS=--10V, ID=--0.3A
0.5
nC
Gate-to-Drain “Miller” Charge
Qgd
VDS=--50V, VGS=--10V, ID=--0.3A
0.5
nC
Diode Forward Voltage
VSD
IS=--0.3A, VGS=0
--0.87
--1.2
V
Package Dimensions
Switching Time Test Circuit
unit : mm
2167A
1 : Gate
2 : Source
3 : Drain
SANYO : MCPH3
2.0
0.65
0.3
0.15
1
2
3
12
3
(Bottom view)
(Top view)
PW=10
µs
D.C.
≤1%
P.G
50
G
S
D
ID= --150mA
RL=333Ω
VDD= --50V
VOUT
MCH3320
VIN
0V
--10V
VIN
--0.1
--0.2
--0.3
--0.4
--0.5
--0.6
0
ID -- VDS
0
--0.5
--1.0
--1.5
--2.0
--2.5
--3.0
--3.5
--4.0
ID -- VGS
IT06236
VDS= --10V
Drain-to-Source Voltage, VDS -- V
Gate-to-Source Voltage, VGS -- V
0
0
--0.05
--0.10
--0.15
--0.30
--1.0
--0.20
--0.25
--2.0
--1.5
--2.5
--0.5
IT07433
VGS= --2.0V
--2.5V
--60
--40
--20
0
20
40
60
80
100
120
160
140
0
--2
--4
--8
--10
--12
--6
--14
--16
--18
--20
RDS(on) -- VGS
IT06237
2
3
4
5
6
7
8
1
RDS(on) -- Ta
IT06238
2
3
4
5
6
7
1
Ta=25
°C
ID= --0.15A
I D
= -
-0.15A,
V GS
= -
-10V
I D
= -
-0.15A,
V GS
= -
-4V
Gate-to-Source Voltage, VGS -- V
Ambient Temperature, Ta --
°C


Số phần tương tự - MCH3320

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH3321 SANYO-MCH3321 Datasheet
38Kb / 4P
   P-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
MCH3322 SANYO-MCH3322 Datasheet
38Kb / 4P
   P-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
More results

Mô tả tương tự - MCH3320

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
FW156 SANYO-FW156 Datasheet
37Kb / 4P
   P-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
MCH3322 SANYO-MCH3322 Datasheet
38Kb / 4P
   P-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
MCH3374 SANYO-MCH3374 Datasheet
55Kb / 4P
   P-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
EMH1307 SANYO-EMH1307 Datasheet
336Kb / 4P
   P-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
EMH1303 SANYO-EMH1303 Datasheet
59Kb / 4P
   P-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
MCH6325 SANYO-MCH6325 Datasheet
58Kb / 4P
   P-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
MCH6655 SANYO-MCH6655 Datasheet
60Kb / 4P
   P-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
SCH2311 SANYO-SCH2311 Datasheet
59Kb / 4P
   P-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
SMP3003 SANYO-SMP3003 Datasheet
242Kb / 3P
   P-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
EC4306C SANYO-EC4306C Datasheet
58Kb / 4P
   P-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
EC4309C SANYO-EC4309C Datasheet
58Kb / 4P
   P-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com