công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS24D2G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Teledyne Technologies Incorporated

tên linh kiện TS24D2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Output to 2.5A, 275 Vac AC/DC Control
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TELEDYNE [Teledyne Technologies Incorporated]
Trang chủ  http://www.teledynemicrowave.com
Logo TELEDYNE - Teledyne Technologies Incorporated

TS24D2G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Teledyne Technologies Incorporated

  TS24D2G Datasheet HTML 1Page - Teledyne Technologies Incorporated TS24D2G Datasheet HTML 2Page - Teledyne Technologies Incorporated TS24D2G Datasheet HTML 3Page - Teledyne Technologies Incorporated TS24D2G Datasheet HTML 4Page - Teledyne Technologies Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
TS 2
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
© 2003 TELEDYNE RELAYS
TS\032003\Q1
Series TS
OUTPUT (LOAD) SPECIFICATION
Min
Max
Unit
Operating Range
TS24D2G
12
275
Vrms
TS3R2G
0
30
Vdc
TS3R1G
0
30
Vac/Vdc
Peak Voltage
TS24D2G
600
V
TS3R2G
60
V
TS3R1G
60
V
Load Current Range
TS24D2G
.05
2
Arms
TS3R2G
.001
2.5
Arms
TS3R1G
.001
1
Arms
Maximum Surge Current Rating (Non-Repetitive)
(See Figure 6)
TS24D2G
100
A
TS3R2G
12
A
TS3R1G
2.4
A
C
NO
A2
A1
grid 0.1"
bottom view
C
NO
A2
A1
grid 0.1"
bottom view
C
NO
A2
A1
grid 0.1"
bottom view
GRID DIAGRAM
OUTPUT (LOAD) SPECIFICATION (Continued)
Min
Max
Unit
On-State Voltage Drop
TS24D2G
1.0
V
TS3R2G
0.5
V
TS3R1G
0.9
V
Zero-Cross Window (Typical)
TS24D2G
±10
V
TS3R2G
NA
TS3R1G
NA
Off-State Leakage Current (60Hz)
All relays
1
mA
Operating Frequency Range
TS24D2G
1
440
Hz
TS3R1G
0
50
KHz
Turn-On Time (60Hz)
TS24D2G
10
ms
TS3R2G
50
µs
TS3R1G
5
ms
Figure 4a — TS24D2G
Figure 4c — TS3R2G
Figure 4b — TS3R1G
A1
A2
L1
N
A1
A2
+
Load
(*)
(*) On inductive load
A1
A2
Figure 3a — TS24D2G
Figure 3c — TS3R2G
Figure 3b — TS3R1G
BLOCK DIAGRAM


Số phần tương tự - TS24D2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
TS240S PANJIT-TS240S Datasheet
110Kb / 5P
   MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
logo
Zibo Seno Electronic En...
TS240S ZSELEC-TS240S Datasheet
143Kb / 2P
   2.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER BRIDGE RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
TS240S-AU PANJIT-TS240S-AU Datasheet
128Kb / 5P
   MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
TS240S PANJIT-TS240S_14 Datasheet
203Kb / 5P
   MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS2411 TSC-TS2411 Datasheet
174Kb / 6P
   Tong Ringer
More results

Mô tả tương tự - TS24D2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Teledyne Technologies I...
S48D95 TELEDYNE-S48D95 Datasheet
370Kb / 5P
   Single Output to 660 Vac AC/DC Control
S24D40 TELEDYNE-S24D40 Datasheet
578Kb / 6P
   Single Output to 660 Vac AC/DC Control
04/2023
S48A25-22 TELEDYNE-S48A25-22 Datasheet
132Kb / 5P
   Single Output to 125A 660 Vac AC/DC Control
G24R12-06 TELEDYNE-G24R12-06 Datasheet
84Kb / 2P
   Output to 12A 280 Vac DC Control
X24D12 TELEDYNE-X24D12 Datasheet
102Kb / 3P
   Output to 16A 280 Vac DC Control
FS24R10-06 TELEDYNE-FS24R10-06 Datasheet
96Kb / 3P
   Output to 20A 280 Vac DC Control
SD24R50-06 TELEDYNE-SD24R50-06 Datasheet
133Kb / 4P
   Dual Output to 50A 600 Vac DC Control
L24D25C TELEDYNE-L24D25C Datasheet
70Kb / 2P
   Single Output to 25A, 280 Vac DC control
E3PT48D12 TELEDYNE-E3PT48D12 Datasheet
135Kb / 4P
   Three-Phase Output to 50A 520 Vac Touch-Proof, AC or DC Control
logo
AIMTEC
AMEOR30-5070AZ AIMTEC-AMEOR30-5070AZ Datasheet
960Kb / 14P
   up to 2.5A | AC-DC / DC-DC LED driver
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com