công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LC7941KDR bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện LC7941KDR
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS IC Dot-Matrix LCD Drivers
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC7941KDR bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button LC7941KDR Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LC7941KDR Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LC7941KDR Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LC7941KDR Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC7941KDR Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC7941KDR Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC7941KDR Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device LC7941KDR Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device LC7941KDR Datasheet HTML 11Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
LC7940KD / LC7941KDR
No.A0573-7/13
Electrical Characteristics at Ta = 25
±2°C, VDD = 2.7 to 5.5V
Ratings
Parameter
Symbol
Conditions
min
typ
max
Unit
Input high level current
IIH
VIN = VDD: LOAD, CP, CDI, P/S, DI1 to DI3, SDI, M,
and DISPOFF
-
-
1
µA
Input low level current
IIL
VIN = VSS: LOAD, CP, CDI, P/S, DI1 to DI3, SDI, M,
and DISPOFF
-1
-
-
µA
Output high level voltage
VOH
IOH = -400µA: CDO
VDD-0.4
-
-
V
Output low level voltage
VOL
IOL = 400µA: CDO
-
-
0.4
V
Driver on resistance
RON
VDD-VEE = 18V, |VDE-Vo| = 0.25V *4
-
0.7
2
k
Standby current drain
IST
CDI = VDD, VDD-VEE = 18V,
CP = 3.3MHz, Output unloaded: VSS
-
-
200
µA
ISS *5
VDD-VEE = 18V, CP = 3.3MHz, LOAD = 5.156kHz
M = 52Hz: VSS
-
-
1.0
mA
Operating current drain
IEE *6
VDD-VEE = 18V, CP = 3.3MHz, LOAD = 5.156kHz
M = 52Hz: VEE
-
-
0.1
mA
Note *4 VDE = one of V1, V3, V4 or VEE. V1 = VDD, V3 = 9/11(VDD-VEE), V4 = 2/11(VDD-VEE)
*5 ISS is the current flowing from VDD-VSS.
*6 IEE is the current flowing from VDD-VEE
Switching Characteristics at Ta = 25
±2°C, VSS = 0V, VDD = 2.7 to 5.5V
Ratings
Parameter
Symbol
Conditions
min
typ
max
Unit
Output delay time
tD
CL=30pF: CDO
-
-
200
ns
Switching Characteristics Diagram
0.8VDD
0.2VDD
0.8VDD
0.2VDD
0.2VDD
0.8VDD
0.8VDD
0.2VDD
tR
tWC
tF
tWC
CP
SDI
DI1 to 3
tSETUP
tHOLD
tCL(1)
tCL(2)
tRL
tFL
LOAD
tWL
tLC
tD
tD
CDO


Số phần tương tự - LC7941KDR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LC7941ND SANYO-LC7941ND Datasheet
214Kb / 11P
   Dot-Matrix LCD Driver
LC7941YC SANYO-LC7941YC Datasheet
257Kb / 13P
   Dot-matrix LCD Drivers
More results

Mô tả tương tự - LC7941KDR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LC7942KD SANYO-LC7942KD Datasheet
70Kb / 8P
   CMOS IC Dot-Matrix LCD Drivers
logo
ON Semiconductor
LC79431KNE ONSEMI-LC79431KNE Datasheet
118Kb / 7P
   Dot-Matrix LCD Drivers
July, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
LC7940YC SANYO-LC7940YC Datasheet
257Kb / 13P
   Dot-matrix LCD Drivers
LC79430KNE SANYO-LC79430KNE Datasheet
123Kb / 7P
   Dot-Matrix LCD Drivers
LC79431KNE SANYO-LC79431KNE Datasheet
121Kb / 7P
   Dot-Matrix LCD Drivers
LC7940YD SANYO-LC7940YD Datasheet
243Kb / 11P
   Dot-matrix LCD Drivers
logo
ON Semiconductor
LC79401KNE-E ONSEMI-LC79401KNE-E Datasheet
89Kb / 8P
   Dot-Matrix LCD Drivers
July, 2013
LC79430KNE ONSEMI-LC79430KNE Datasheet
120Kb / 7P
   Dot-Matrix LCD Drivers
July, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
LC79401KNE SANYO-LC79401KNE Datasheet
91Kb / 8P
   Dot-Matrix LCD Drivers
logo
Integral Corp.
IZD1520 INTEGRAL-IZD1520 Datasheet
153Kb / 13P
   CMOS DOT MATRIX LCD DRIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com