công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LB11691 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện LB11691
Giải thích chi tiết về linh kiện  Monolithic digital IC Pre-Driver IC for Brushless Motor Drive in Electric Bicycles
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LB11691 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button LB11691 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LB11691 Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LB11691 Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LB11691 Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device LB11691 Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device LB11691 Datasheet HTML 11Page - Sanyo Semicon Device LB11691 Datasheet HTML 12Page - Sanyo Semicon Device LB11691 Datasheet HTML 13Page - Sanyo Semicon Device LB11691 Datasheet HTML 14Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 21 page
background image
LB11691
No.A0879-10/21
Continued from preceding page.
Pin No.
Pin Name
Description
Equivalent Circuit
25
LVS
Low-voltage protective voltage detection pin
When the 5V or more supply voltage is to be detected,
connect Zener diode in series and set the detection
voltage.
26
V5
Stabilization power supply output pin
(5V output)
Connect a capacitor (about 0.1
μF) between this pin
and GND for stabilization
27
V12
Stabilization power supply output pin
(12V output)
Connect a capacitor (about 0.1
μF) between this pin
and GND for stabilization.
28
VCC
Power pin
Connect a capacitor (about 0.1
μF) between this pin
and GND for stabilization
29
VB
Charge pump output pin
(UH, VH, and WH output power supply)
Connect a capacitor between this pin and VCC.
30
GND
GND pin
31
RF GND
Connected to GND of external Rf resistor.
Continued on next page.
18k
Ω
46k
Ω
V5
25
VCC
38k
Ω
50
Ω
12.5k
Ω
26
VCC
110k
Ω
50
Ω
12.5k
Ω
27
V5
31


Số phần tương tự - LB11691

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LB11691H SANYO-LB11691H Datasheet
206Kb / 21P
   Monolithic digital IC Pre-Driver IC for Brushless Motor Drive in Electric Bicycles
More results

Mô tả tương tự - LB11691

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LB11691H SANYO-LB11691H Datasheet
206Kb / 21P
   Monolithic digital IC Pre-Driver IC for Brushless Motor Drive in Electric Bicycles
LB11690 SANYO-LB11690 Datasheet
201Kb / 19P
   Pre-Driver IC for Brushless Motor Drive in Electric Bicycles
LB11697V SANYO-LB11697V Datasheet
344Kb / 14P
   Monolithic Digital IC Brushless Motor Driver IC
LB11620T SANYO-LB11620T Datasheet
133Kb / 11P
   Monolithic Digital IC Brushless Motor Driver
LB11620GP SANYO-LB11620GP Datasheet
204Kb / 13P
   Monolithic Digital IC Brushless Motor Driver
LV8138V SANYO-LV8138V Datasheet
269Kb / 19P
   Bi-CMOS IC For Brushless Motor Drive Sine wave PWM Drive, Pre driver IC
LV8827LF SANYO-LV8827LF Datasheet
220Kb / 13P
   For Brushless Motor Drive PWM Driver IC
LV8829LF SANYO-LV8829LF Datasheet
270Kb / 13P
   For Brushless Motor Drive PWM Driver IC
logo
ON Semiconductor
LV8829LFQA-NH ONSEMI-LV8829LFQA-NH Datasheet
232Kb / 13P
   For Brushless Motor Drive PWM Driver IC
May, 2013
LV8827LFQA ONSEMI-LV8827LFQA Datasheet
232Kb / 13P
   For Brushless Motor Drive PWM Driver IC
May, 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com