công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FPR4-14140R05D bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Willow Technologies Ltd

tên linh kiện FPR4-14140R05D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Highest Stability Extremly Low-Ohm
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WILLOW [Willow Technologies Ltd]
Trang chủ  http://www.willow.co.uk
Logo WILLOW - Willow Technologies Ltd

FPR4-14140R05D bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Willow Technologies Ltd

  FPR4-14140R05D Datasheet HTML 1Page - Willow Technologies Ltd FPR4-14140R05D Datasheet HTML 2Page - Willow Technologies Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
0
20
40
60
80
100
120
25
50
85
100
115
130
Temperature of the backplate (°C)
0,5%
0,1%
0,2%
%
-7000
-6000
-5000
-4000
-3000
-2000
-1000
0
1000
2000
Tem perature (°C)
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
- 15 ppm/K
+ 15 ppm/K
Nom inal dR/R
Limit 2 (3
σ)
Limit 1 (3
σ)
0
20
40
60
80
100
25
40
55
70
85
100
115
130
Am bient Tem perature (°C)
0,5%
0,2%
0,1%
FPR 4-1414
TEMPERATURE COEFFICIENT
DERATING CURVE
without heatsink
with heatsink
DIMENSIONS
Dimensionsin mm
HOW TO ORDER
FPR 4-1414 0R05 D 0.5%
FPR 4-1414 0R01 D 0.1%
Willow Technologies Ltd. Shawlands Court, Newchapel Road, Lingfield, Surrey, RH7 6BL, UK
Tel. + 44 (0) 1342 835234, Fax. + 44 (0) 1342 834306, e-mail sales@willow.co.uk web www.willow.co.uk


Số phần tương tự - FPR4-14140R05D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Willow Technologies Ltd
FPR4-2321 WILLOW-FPR4-2321 Datasheet
181Kb / 2P
   High Stability Extremly Low-Ohm
FPR4-232110R WILLOW-FPR4-232110R Datasheet
181Kb / 2P
   High Stability Extremly Low-Ohm
FPR4-2321R022 WILLOW-FPR4-2321R022 Datasheet
181Kb / 2P
   High Stability Extremly Low-Ohm
FPR4-3316 WILLOW-FPR4-3316 Datasheet
181Kb / 2P
   High Stability Extremly Low-Ohm
logo
Riedon Powertron
FPR4-3316 RIEDON-FPR4-3316 Datasheet
358Kb / 3P
   Precision Shunt Resistors
More results

Mô tả tương tự - FPR4-14140R05D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Willow Technologies Ltd
FPR2-1617 WILLOW-FPR2-1617 Datasheet
229Kb / 2P
   High Stability Extremly Low-Ohm
FPR4-2321 WILLOW-FPR4-2321 Datasheet
181Kb / 2P
   High Stability Extremly Low-Ohm
FPR2-T218 WILLOW-FPR2-T218 Datasheet
291Kb / 2P
   High Stability Extremly Low-Ohm
FPR2-T220 WILLOW-FPR2-T220 Datasheet
361Kb / 3P
   Small Dimensions Extremly Low-Ohm
USR2-1410 WILLOW-USR2-1410 Datasheet
107Kb / 2P
   Highest Stability Near Temperature Independency
USR4-1414 WILLOW-USR4-1414 Datasheet
110Kb / 2P
   Highest Stability Near Temperature Independency
USR4-4020 WILLOW-USR4-4020 Datasheet
183Kb / 2P
   Highest Stability Nearly Temperature Independent
USR4-1410 WILLOW-USR4-1410 Datasheet
122Kb / 2P
   Highest Stability Near Temperature Independency
USR4-T220 WILLOW-USR4-T220 Datasheet
311Kb / 2P
   Highest Stability Near Temperature Independent
FHR2-T238 WILLOW-FHR2-T238 Datasheet
217Kb / 3P
   High Stability Extremely Low Ohm Rating
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com