công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FW340 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện FW340
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel and P-Channel Silicon MOSFETs General-Purpose Switching Device
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

FW340 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Sanyo Semicon Device

  FW340 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device FW340 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device FW340 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device FW340 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device FW340 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device FW340 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
FW340
No. A0424-5/6
--0.01
2
3
5
7
--0.1
2
3
5
7
--1.0
2
3
5
7
--10
2
3
5
23
5
7
2
3
5
7
--0.1
--1.0
--10
23
5
IT11095
[Pch]
IT11094
--0.01
--0.1
23
5
7
--10
23
5
7
2
--1.0
35
7
1.0
10
2
5
3
2
0.1
7
5
3
7
[Pch]
VDS= --10V
25°
C
Ta=
--25
°C
75
°C
DC
operation
PW
≤10µs
100µ
s
100ms
10ms
1ms
10s
IDP= --20A
ID= --5A
Operation in this area
is limited by RDS(on).
--15
--20
--10
--25
--30
--5
0
5
7
1000
100
7
5
3
2
2
3
3
5
3
100
10
7
7
5
3
2
2
Drain-to-Source Voltage, VDS -- V
Ciss, Coss, Crss -- VDS
IT07397
--0.1
--1.0
23
5
7
--10
23
5
7
Drain Current, ID -- A
SW Time -- ID
IT07396
[Pch]
[Pch]
A S O
Drain-to-Source Voltage, VDS -- V
0
--8
--7
--9
018
10
12
14
16
4
28
6
--10
--2
--1
--4
--3
--6
--5
Total Gate Charge, Qg -- nC
VGS -- Qg
IT07398
[Pch]
IT07395
Diode Forward Voltage, VSD -- V
IS -- VSD
Drain Current, ID -- A
yfs -- ID
--0.6
--0.8
--0.4
--1.0
--1.2
--0.2
[Pch]
--0.01
--10
--1.0
--0.1
7
5
3
2
7
5
3
2
7
5
3
2
VGS=0V
VDD= --15V
VGS= --10V
td(off)
tf
tr
td(on)
f=1MHz
Ciss
Coss
Crss
VDS= --10V
ID= --5A
Ta=25
°C
Single pulse
Mounted on a ceramic board (2000mm2!0.8mm) 1unit
0
--2
--4
--6
--8
20
40
60
80
100
120
140
0
--12
--10
--14
--16
Gate-to-Source Voltage, VGS -- V
RDS(on) -- VGS
IT07392
Ambient Temperature, Ta --
°C
RDS(on) -- Ta
IT07393
--60
--40
--20
0
20
40
60
80
100
120
160
140
40
20
60
80
100
140
120
0
[Pch]
[Pch]
Ta=25
°C
ID= --5A
ID= --3A
ID=
--3A,
VGS
= --4V
ID=
--3A,
VGS
= --4.5V
ID= --
5A, VGS
= --10V


Số phần tương tự - FW340

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
FW341 SANYO-FW341 Datasheet
64Kb / 6P
   General-Purpose Switching Device Applications
FW342 SANYO-FW342 Datasheet
55Kb / 6P
   General-Purpose Switching Device Applications
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FW342-TL-E VBSEMI-FW342-TL-E Datasheet
2Mb / 14P
   N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
logo
Sanyo Semicon Device
FW343 SANYO-FW343 Datasheet
70Kb / 5P
   FW343
FW344 SANYO-FW344 Datasheet
49Kb / 6P
   Motor Driver Applications
More results

Mô tả tương tự - FW340

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
CPH6619 SANYO-CPH6619 Datasheet
58Kb / 7P
   N-Channel and P-Channel Silicon MOSFETs General-Purpose Switching Device
VEC2606 SANYO-VEC2606 Datasheet
68Kb / 6P
   N-Channel and P-Channel Silicon MOSFETs General-Purpose Switching Device
VEC2603 SANYO-VEC2603 Datasheet
71Kb / 6P
   N-Channel and P-Channel Silicon MOSFETs General-Purpose Switching Device
VEC2609 SANYO-VEC2609 Datasheet
51Kb / 6P
   N-Channel and P-Channel Silicon MOSFETs General-Purpose Switching Device
EMH2603 SANYO-EMH2603 Datasheet
73Kb / 7P
   N-Channel and P-Channel Silicon MOSFETs General-Purpose Switching Device
EMH2602 SANYO-EMH2602 Datasheet
71Kb / 6P
   N-Channel and P-Channel Silicon MOSFETs General-Purpose Switching Device
FW349 SANYO-FW349 Datasheet
71Kb / 6P
   N-Channel and P-Channel Silicon MOSFETs General-Purpose Switching Device
VEC2607 SANYO-VEC2607 Datasheet
52Kb / 6P
   N-Channel and P-Channel Silicon MOSFETs General-Purpose Switching Device
SCH2615 SANYO-SCH2615 Datasheet
70Kb / 6P
   N-Channel and P-Channel Silicon MOSFETs General-Purpose Switching Device
ECH8620 SANYO-ECH8620 Datasheet
72Kb / 6P
   N-Channel and P-Channel Silicon MOSFETs General-Purpose Switching Device
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com