công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STP12NM50N bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STP12NM50N
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 500V - 0.29廓 - 11A - TO-220 /FP- D2PAK - DPAK Second generation MDmesh??Power MOSFET
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP12NM50N bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STP12NM50N Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STP12NM50N Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STP12NM50N Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STP12NM50N Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STP12NM50N Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STP12NM50N Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STP12NM50N Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STP12NM50N Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STP12NM50N Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 18 page
background image
Electrical characteristics
STB12NM50N - STD12NM50N - STF12NM50N - STP12NM50N
8/18
Figure 13. Source-drain diode forward
characteristics
Figure 14. Normalized BVDSS vs temperature


Số phần tương tự - STP12NM50N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP12NM50N STMICROELECTRONICS-STP12NM50N Datasheet
588Kb / 19P
   N-channel 500 V, 0.29 廓, 11 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220 - DPAK - D2PAK - I2PAK - TO-220FP
More results

Mô tả tương tự - STP12NM50N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STB13NM50N STMICROELECTRONICS-STB13NM50N Datasheet
622Kb / 17P
   N-channel 500V - 0.250廓 - 12A - TO-220/FP - TO-247-I2/D2PAK Second generation MDmesh??Power MOSFET
STB25NM50N STMICROELECTRONICS-STB25NM50N_07 Datasheet
514Kb / 18P
   N-channel 500V - 0.11廓 - 22A - TO-220 /FP- I2/D2PAK - TO-247 Second generation MDmesh??Power MOSFET
STD9NM50N STMICROELECTRONICS-STD9NM50N Datasheet
491Kb / 17P
   N-channel 500V - 0.47廓 - 7.5A - TO-220 - TO-220FP - IPAK - DPAK Second generation MDmesh??Power MOSFET
STD7NM50N STMICROELECTRONICS-STD7NM50N Datasheet
421Kb / 17P
   N-channel 500V - 0.70廓 - 5A - TO-220 - TO-220FP - IPAK - DPAK Second generation MDmesh??Power MOSFET
STD11NM60N-1 STMICROELECTRONICS-STD11NM60N-1 Datasheet
489Kb / 18P
   N-channel 600V - 0.37廓 - 10A - TO-220/FP- I/I2PAK - DPAK second generation MDmesh??Power MOSFET
STP25NM60N STMICROELECTRONICS-STP25NM60N_07 Datasheet
523Kb / 18P
   N-channel 600V - 0.140廓 - 20A - TO-220 /FP- I2/D2PAK - TO-247 Second generation MDmesh??Power MOSFET
STP21NM50N STMICROELECTRONICS-STP21NM50N_07 Datasheet
463Kb / 18P
   N-channel 500V - 0.15廓 - 18A TO-220/FP/D2/I2PAK/TO-247 Second generation MDmesh??Power MOSFET
STP11NM80 STMICROELECTRONICS-STP11NM80 Datasheet
582Kb / 14P
   N-CHANNEL 800V - 0.35ohm - 11A TO-220/FP/D2PAK/TO-247 MDmesh Power MOSFET
STB23NM60N STMICROELECTRONICS-STB23NM60N Datasheet
554Kb / 19P
   N-channel 600 V - 0.150 廓 - 19 A - D2PAK - I2PAK - TO-220/FP TO-247, second generation MDmesh??Power MOSFET
STB21NM50N STMICROELECTRONICS-STB21NM50N Datasheet
633Kb / 16P
   N-CHANNEL 500V - 0.15ohm - 18A TO-220/FP/D2/I2PAK/TO-247 SECOND GENERATION MDmesh MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com