công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HLMP-2800 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

tên linh kiện HLMP-2800
Giải thích chi tiết về linh kiện  LED Light Bars
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Trang chủ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

HLMP-2800 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

Back Button HLMP-2800 Datasheet HTML 5Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-2800 Datasheet HTML 6Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-2800 Datasheet HTML 7Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-2800 Datasheet HTML 8Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-2800 Datasheet HTML 9Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-2800 Datasheet HTML 10Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-2800 Datasheet HTML 11Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-2800 Datasheet HTML 12Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-2800 Datasheet HTML 13Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
9
Figure 1. Maximum Allowable Peak Current vs. Pulse Duration.
Figure 4. Forward Current vs. Forward Voltage.
Figure 5. Relative Luminous Intensity vs. DC Forward
Current.
AlGaAs Red
Figure 3. Relative Efficiency (Luminous Intensity per Unit
Current) vs. Peak LED Current.
Figure 2. Maximum Allowed DC Current per LED vs.
Ambient Temperature, T
JMAX = 110 °C.


Số phần tương tự - HLMP-2800

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-2800 HP-HLMP-2800 Datasheet
199Kb / 16P
   LED Light Bars
logo
Everlight Electronics C...
HLMP-2800 EVERLIGHT-HLMP-2800 Datasheet
997Kb / 5P
   These LED Light Bar series are bright, large emitting area,rectangular devices that are designed for backlighting legend/message annunciators
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-2800 AVAGO-HLMP-2800 Datasheet
322Kb / 16P
   LED Light Bars
HLMP-2800 AVAGO-HLMP-2800 Datasheet
346Kb / 16P
   Large bright, uniform light emitting areas
logo
Everlight Electronics C...
HLMP-2800 EVERLIGHT-HLMP-2800 Datasheet
997Kb / 5P
   LED LIGHT BARS
More results

Mô tả tương tự - HLMP-2800

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
QT Optoelectronics
HLMP-2300 QT-HLMP-2300 Datasheet
564Kb / 5P
   LED LIGHT BARS
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP2300 AVAGO-HLMP2300 Datasheet
997Kb / 5P
   LED LIGHT BARS
logo
Everlight Electronics C...
HLMP2550 EVERLIGHT-HLMP2550 Datasheet
997Kb / 5P
   LED LIGHT BARS
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLCP-A100 HP-HLCP-A100 Datasheet
199Kb / 16P
   LED Light Bars
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-2965 AVAGO-HLMP-2965 Datasheet
322Kb / 16P
   LED Light Bars
logo
Fairchild Semiconductor
HLMP-2B85 FAIRCHILD-HLMP-2B85 Datasheet
216Kb / 6P
   LED LIGHT BARS
logo
Kingbright Corporation
KB2835 KINGBRIGHT-KB2835 Datasheet
424Kb / 6P
   LED LIGHT BARS
logo
Fairchild Semiconductor
HLMP2755 FAIRCHILD-HLMP2755 Datasheet
770Kb / 6P
   LED LIGHT BARS
logo
Siemens Semiconductor G...
OLB2600 SIEMENS-OLB2600 Datasheet
44Kb / 1P
   LIGHT BARS
OLB2685 SIEMENS-OLB2685 Datasheet
210Kb / 5P
   LIGHT BARS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com