công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HEDS9000 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

tên linh kiện HEDS9000
Giải thích chi tiết về linh kiện  Two Channel High Resolution Optical Incremental Encoder Modules
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Trang chủ  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

HEDS9000 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Back Button HEDS9000_1 Datasheet HTML 3Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDS9000_1 Datasheet HTML 4Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDS9000_1 Datasheet HTML 5Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDS9000_1 Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDS9000_1 Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDS9000_1 Datasheet HTML 8Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDS9000_1 Datasheet HTML 9Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDS9000_1 Datasheet HTML 10Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDS9000_1 Datasheet HTML 11Page - Agilent(Hewlett-Packard)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
Ordering Information
HEDS-9200 Option
Resolution
(Cycles/Rev)
300 - 300 LPI
360 - 360 LPI
HEDS-9100 Option
0 0
Resolution
(Cycles/Rev)
B - 1000 CPR
J - 1024 CPR
HEDS-9000 Option
0 0
Resolution
(Cycles/Rev)
T - 2000 CPR
U - 2048 CPR
Two Channel Encoder Modules with a 23.36 mm Optical Radius
Two Channel Encoder Modules with an 11.00 mm Optical Radius
Two Channel Linear Encoder Module
*
*
*Codewheel Information
For information on matching codewheels and
accessories for use with Agilent rotary encoder
modules, please refer to the Agilent Codewheel Data
sheet HEDS-5120/6100, HEDG-5120/6120,
HEDM-5120/6120.
Note: For lower resolutions, please refer to HEDS-9000/9100 and
HEDS-9200 data sheets for detailed information.
10


Số phần tương tự - HEDS9000_1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HEDS9000 HP-HEDS9000 Datasheet
263Kb / 9P
   Two Channel High Resolution Optical Incremental Encoder Modules
More results

Mô tả tương tự - HEDS9000_1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HEDS9000 HP-HEDS9000 Datasheet
263Kb / 9P
   Two Channel High Resolution Optical Incremental Encoder Modules
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HEDT-9000 AVAGO-HEDT-9000 Datasheet
215Kb / 7P
   High Temperature 125째C Two Channel Optical Incremental Encoder Modules
HEDB-9100 AVAGO-HEDB-9100 Datasheet
67Kb / 5P
   Two Channel Optical Incremental Encoder Modules Bundle With Codewheel
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HEDS-9040 HP-HEDS-9040 Datasheet
305Kb / 12P
   Three Channel Optical Incremental Encoder Modules
logo
Broadcom Corporation.
AEDT-981X BOARDCOM-AEDT-981X Datasheet
469Kb / 10P
   High Temperature 115째C, High Resolution, Three Channels Optical Incremental Encoder Modules
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
AEDT-981X AVAGO-AEDT-981X Datasheet
261Kb / 7P
   High Temperature 115째C, High Resolution, Three Channels Optical Incremental Encoder Modules
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HEDT-9000 HP-HEDT-9000 Datasheet
291Kb / 7P
   High Temperature 125 Degree Celcious Two Channel Optical Incremental Encoder Modules
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HEDS-9140-H00 AVAGO-HEDS-9140-H00 Datasheet
518Kb / 13P
   Three Channel Optical Incremental Encoder Modules
HEDS-9140-E00 AVAGO-HEDS-9140-E00 Datasheet
501Kb / 13P
   Three Channel Optical Incremental Encoder Modules
HEDS-9141F00 AVAGO-HEDS-9141F00 Datasheet
542Kb / 13P
   Three Channel Optical Incremental Encoder Modules
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com