công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TEA6880 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện TEA6880
Giải thích chi tiết về linh kiện  Up-level Car radio Analog Signal Processor CASP
Download  88 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TEA6880 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors

Back Button TEA6880 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors TEA6880 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors TEA6880 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors TEA6880 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors TEA6880 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors TEA6880 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TEA6880 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TEA6880 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors TEA6880 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 88 page
background image
2000 May 08
6
Philips Semiconductors
Product specification
Up-level Car radio Analog Signal
Processor (CASP)
TEA6880H
Fig.2 Block diagram (continued from Fig.1).
MHB428
handbook, full pagewidth
INTERNAL
POWER
SUPPLY
PEAK
TO
AVERAGE
DETECTOR
AM
PULSE
FORMER
SOURCE SELECTOR
&
REAR SEAT AUDIO SELECTOR
USN
ADC
(3-BIT)
BUS
BUS
address
select
input
diagnostic
&
chime
B
left
C
right
15
17
9
10
VCC
(
+8.5 V)
8
100 nF
CELFI
22
µF
18
19
1
µF
C
common
1
µF
16
220
nF
B
right
14
12
11
13
220nF
AUDIO
BLEND CONTROL
(ABC)
ANALOG STEP
INTERPOLATION
(ASI)
31
30
32
42
41
40
39
38
E
WBAM
ADC
(3-BIT)
BUS
D
LOUDNESS
LEFT
C
H
G
F
B
A
CHIME ADDER
(G =
−20 dB)
&
SWITCH
330
pF
35
34
15 nF
10
nF
220
nF
220
nF
3.3
k
220 nF
220 nF
3.3 k
29
28
27
26
25
68 nF
680 nF
CKVR
220 nF
4.7 k
43 k
68
nF
680 pF
220 nF
CKVL
4.7 k
43 k
10 nF
100 nF
24
23
22
47
µF
1
µF
220 nF
CKIL
CVHS
220 nF
CKIR
A left
100 nF
21
20
100 nF
A right
C left
AM noise
blanker flag
37
left front
output
36
left rear
output
TEA6880H
BUS
BUS
BUS
BUS
BUS
BUS
CHIME ADDER
(G =
−20 dB)
&
SWITCH
33
right front
output
BUS
VOLUME 1
LEFT
LEFT
TREBLE
BAND
LEFT
BASS
BAND
VOLUME 2
LEFT
FRONT
REAR
SEAT
AUDIO
SWITCH
VOLUME 2
LEFT
REAR
VOLUME 2
RIGHT
REAR
ASI/ABC
control
LOUDNESS
RIGHT
BUS
BUS
BUS
BUS
VOLUME 1
RIGHT
RIGHT
TREBLE
BAND
RIGHT
BASS
BAND
BUS
right rear
output
BUS
BUS
VOLUME 2
RIGHT
FRONT
BUS
D input
mono
symmetric


Số phần tương tự - TEA6880

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
TEA6886 PHILIPS-TEA6886 Datasheet
376Kb / 92P
   Up-level Car radio Analog Signal Processor CASP
2000 Nov 21
TEA6886HL PHILIPS-TEA6886HL Datasheet
376Kb / 92P
   Up-level Car radio Analog Signal Processor CASP
2000 Nov 21
More results

Mô tả tương tự - TEA6880

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
TEA6886HL PHILIPS-TEA6886HL Datasheet
376Kb / 92P
   Up-level Car radio Analog Signal Processor CASP
2000 Nov 21
logo
STMicroelectronics
TDA7404DTR STMICROELECTRONICS-TDA7404DTR Datasheet
632Kb / 35P
   Car radio signal processor
December 2008 Rev 2
TDA7461 STMICROELECTRONICS-TDA7461 Datasheet
1Mb / 30P
   CAR RADIO SIGNAL PROCESSOR
TDA7404 STMICROELECTRONICS-TDA7404_08 Datasheet
632Kb / 35P
   Car radio signal processor
TDA7406T STMICROELECTRONICS-TDA7406T Datasheet
823Kb / 49P
   CAR RADIO SIGNAL PROCESSOR
TDA7402 STMICROELECTRONICS-TDA7402_07 Datasheet
971Kb / 71P
   Car radio signal processor
TDA7416 STMICROELECTRONICS-TDA7416_11 Datasheet
448Kb / 37P
   Car radio signal processor
TDA7460N STMICROELECTRONICS-TDA7460N Datasheet
227Kb / 31P
   CAR RADIO SIGNAL PROCESSOR
TDA7461N STMICROELECTRONICS-TDA7461N_03 Datasheet
360Kb / 32P
   CAR RADIO SIGNAL PROCESSOR
TDA7461N STMICROELECTRONICS-TDA7461N Datasheet
229Kb / 31P
   CAR RADIO SIGNAL PROCESSOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com