công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FM-9056LM-5AN bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Opto Electronics Co,. LTD

tên linh kiện FM-9056LM-5AN
Giải thích chi tiết về linh kiện  IR Receiver Modules for Remote Control Systems
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  E-OEC [Opto Electronics Co,. LTD]
Trang chủ  http://www.e-oec.com
Logo E-OEC - Opto Electronics Co,. LTD

FM-9056LM-5AN bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Opto Electronics Co,. LTD

  FM-9056LM-5AN Datasheet HTML 1Page - Opto Electronics Co,. LTD FM-9056LM-5AN Datasheet HTML 2Page - Opto Electronics Co,. LTD FM-9056LM-5AN Datasheet HTML 3Page - Opto Electronics Co,. LTD FM-9056LM-5AN Datasheet HTML 4Page - Opto Electronics Co,. LTD FM-9056LM-5AN Datasheet HTML 5Page - Opto Electronics Co,. LTD FM-9056LM-5AN Datasheet HTML 6Page - Opto Electronics Co,. LTD FM-9056LM-5AN Datasheet HTML 7Page - Opto Electronics Co,. LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
光電企業有限公司
FM-9038LM-5AN
November 2006 Rev 1.3
Electrical/Optical Characteristics
[ Fig.5 ] Sensitivity vs. Supply Voltage
[ Fig.4 ] Supply Current vs. Voltage
[ Fig.6 ] Output Pulse Width vs. Distance
BPF fc
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
0.5
0.6 0.7
0.8 0.9
1
1.1
1.2 1.3
1.4 1.5
f/fo Relative Frequency
[ Fig.8 ] BPF Fc Curve
ESD Test Results
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
Supply Voltage(V)
0
20
40
60
80
100
2.5 3.0
3.5 4.0
4.5 5.0 5.5
6.0 6.5
Supply Voltage(V)
[ Fig.7 ] Directivity (Horizontal/Vertical)
100
90
80˚
20˚
40˚
60˚
0
60
20
80
40
Relative Sensitivity(%)
V
H
>±2000V
Min ±2000V
C=100pf
R=1.5KΩ
Human
Body
Model
>±200V
Min ±200V
C=200㎊
R=0Ω
Machine
Model
Results
Specification
Conditions
Parameter
300
400
500
600
700
800
900
0
4
8
12
16202428
Transmission Distance(m)


Số phần tương tự - FM-9056LM-5AN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
rfsolutions.ltd
FM-0011-433 RFSOLUTIONS-FM-0011-433 Datasheet
341Kb / 3P
   ??02 SERIES RADIO / IR ENCODER TRANSMITTERS
FM-001B-433 RFSOLUTIONS-FM-001B-433 Datasheet
341Kb / 3P
   ??02 SERIES RADIO / IR ENCODER TRANSMITTERS
FM-008C4B-433 RFSOLUTIONS-FM-008C4B-433 Datasheet
341Kb / 3P
   ??02 SERIES RADIO / IR ENCODER TRANSMITTERS
logo
FOTEK CONTROLS CO., LTD...
FM-01G FOTEK-FM-01G Datasheet
285Kb / 2P
   MARK SENSOR
FM-01PG FOTEK-FM-01PG Datasheet
285Kb / 2P
   MARK SENSOR
More results

Mô tả tương tự - FM-9056LM-5AN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
TSOP1330SB1 VISHAY-TSOP1330SB1 Datasheet
233Kb / 7P
   IR Receiver Modules for Remote Control Systems
Rev. 6, 15-Oct-2002
TSOP61 VISHAY-TSOP61 Datasheet
648Kb / 26P
   IR Receiver Modules for Remote Control Systems
Rev. 1.3, 22-Jul-16
TSOP331 VISHAY-TSOP331 Datasheet
490Kb / 22P
   IR Receiver Modules for Remote Control Systems
Rev. 1.1, 22-Jul-16
TSOP361 VISHAY-TSOP361 Datasheet
654Kb / 26P
   IR Receiver Modules for Remote Control Systems
Rev. 1.3, 22-Jul-16
TSOP53230 VISHAY-TSOP53230 Datasheet
479Kb / 22P
   IR Receiver Modules for Remote Control Systems
Rev. 1.1, 22-Jul-16
TSOP77P38 VISHAY-TSOP77P38 Datasheet
278Kb / 12P
   IR Receiver Modules for Remote Control Systems
Rev. 1.0, 13-Mar-12
TSOP352 VISHAY-TSOP352 Datasheet
323Kb / 12P
   IR Receiver Modules for Remote Control Systems
Rev. 1.6, 03-Sep-13
TSOP773 VISHAY-TSOP773 Datasheet
297Kb / 12P
   IR Receiver Modules for Remote Control Systems
Rev. 1.4, 22-Jul-16
TSOP77230W VISHAY-TSOP77230W Datasheet
336Kb / 12P
   IR Receiver Modules for Remote Control Systems
Rev. 1.6, 13-Sep-17
TSOP21 VISHAY-TSOP21 Datasheet
238Kb / 8P
   IR Receiver Modules for Remote Control Systems
Rev. 1.1, 31-Jan-05
TSOP31130 VISHAY-TSOP31130 Datasheet
164Kb / 8P
   IR Receiver Modules for Remote Control Systems
Rev. 1.2, 26-Sep-08
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com