công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AME8570AEIU bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Microelectronics

tên linh kiện AME8570AEIU
Giải thích chi tiết về linh kiện  mProcessor Supervisory
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AME [Analog Microelectronics]
Trang chủ  http://www.ame.com.tw/
Logo AME - Analog Microelectronics

AME8570AEIU bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Microelectronics

  AME8570AEIU Datasheet HTML 1Page - Analog Microelectronics AME8570AEIU Datasheet HTML 2Page - Analog Microelectronics AME8570AEIU Datasheet HTML 3Page - Analog Microelectronics AME8570AEIU Datasheet HTML 4Page - Analog Microelectronics AME8570AEIU Datasheet HTML 5Page - Analog Microelectronics AME8570AEIU Datasheet HTML 6Page - Analog Microelectronics AME8570AEIU Datasheet HTML 7Page - Analog Microelectronics AME8570AEIU Datasheet HTML 8Page - Analog Microelectronics AME8570AEIU Datasheet HTML 9Page - Analog Microelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 17 page
background image
AME, Inc.
5
Rev. A.01
AME8570
µProcessor Supervisory
n Ordering Information
Note: ww & w represents the date code and pls refer to the Date Code Rule on Package Dimension.
* A line on top of the first letter represents lead free plating such as BJOww.
Pls consult AME sales office or authorized Rep./Distributor for the availability of output voltage or package type.
Part Number
Marking*
Output Voltage
Package
Operating Ambient
Temperature Range
AME8570AEETAF23Z
BJOww
2.32V
SOT-23
-40
oC to 85oC
AME8570AEITAF23Z
BJPw
2.32V
SC-70-3
-40
oC to 85oC
AME8570AEIUAF23Z
BJQw
2.32V
SC-70-4
-40
oC to 85oC
AME8570AEETAF26Z
BJRww
2.63V
SOT-23
-40
oC to 85oC
AME8570AEITAF26Z
BJSw
2.63V
SC-70-3
-40
oC to 85oC
AME8570AEIUAF26Z
BJTw
2.63V
SC-70-4
-40
oC to 85oC
AME8570AEETAF29Z
BJUww
2.93V
SOT-23
-40
oC to 85oC
AME8570AEITAF29Z
BJVw
2.93V
SC-70-3
-40
oC to 85oC
AME8570AEIUAF29Z
BJWw
2.93V
SC-70-4
-40
oC to 85oC
AME8570AEETCF29Z
BJXww
2.93V
SOT-23
-40
oC to 85oC
AME8570AEITCF29Z
BJYw
2.93V
SC-70-3
-40
oC to 85oC
AME8570AEIUCF29Z
BJZw
2.93V
SC-70-4
-40
oC to 85oC
AME8570AEETAF31Z
BKAww
3.08V
SOT-23
-40
oC to 85oC
AME8570AEITAF31Z
BKBw
3.08V
SC-70-3
-40
oC to 85oC
AME8570AEIUAF31Z
BKCw
3.08V
SC-70-4
-40
oC to 85oC
AME8570AEETBF31Z
BKDww
3.08V
SOT-23
-40
oC to 85oC
AME8570AEITBF31Z
BKEw
3.08V
SC-70-3
-40
oC to 85oC
AME8570AEIUBF31Z
BKFw
3.08V
SC-70-4
-40
oC to 85oC
AME8570AEETAF46Z
BKGww
4.63V
SOT-23
-40
oC to 85oC
AME8570AEITAF46Z
BKHw
4.63V
SC-70-3
-40
oC to 85oC
AME8570AEIUAF46Z
BKIw
4.63V
SC-70-4
-40
oC to 85oC
AME8570AEETCF46Z
BKJww
4.63V
SOT-23
-40
oC to 85oC
AME8570AEITCF46Z
BKKw
4.63V
SC-70-3
-40
oC to 85oC
AME8570AEIUCF46Z
BKLw
4.63V
SC-70-4
-40
oC to 85oC


Số phần tương tự - AME8570AEIU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Microelectronics
AME8570M AME-AME8570M Datasheet
596Kb / 25P
   Manual Reset Input Option
More results

Mô tả tương tự - AME8570AEIU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
CAT1163WI28 ONSEMI-CAT1163WI28 Datasheet
143Kb / 12P
   Supervisory Circuits with Supervisory Circuits with
November, 2011 ??Rev. 10
logo
Analog Microelectronics
AME8500 AME-AME8500 Datasheet
410Kb / 14P
   UProcessor Supervisory
logo
ON Semiconductor
ASM161 ONSEMI-ASM161 Datasheet
140Kb / 7P
   Supervisory Circuit
August, 2011 ??Rev. 3
logo
Pericom Semiconductor C...
PT7M7436 PERICOM-PT7M7436 Datasheet
358Kb / 6P
   Supervisory Circuit
PT7M6315US PERICOM-PT7M6315US Datasheet
430Kb / 6P
   Supervisory Circuit
logo
Micrel Semiconductor
MIC705 MICREL-MIC705 Datasheet
177Kb / 8P
   Supervisory Circuits
logo
ON Semiconductor
N84C163 ONSEMI-N84C163_18 Datasheet
212Kb / 13P
   Supervisory Circuits
May, 2018 ??Rev. 1
logo
Diodes Incorporated
PT7M6314US DIODES-PT7M6314US Datasheet
471Kb / 8P
   Supervisory Circuit
01/15/16
PT7M6315US DIODES-PT7M6315US Datasheet
991Kb / 8P
   Supervisory Circuit
March 2021 Rev 2-2
logo
Pericom Semiconductor C...
PT7M1233 PERICOM-PT7M1233 Datasheet
253Kb / 7P
   Supervisory Circuit
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com