công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM27C1024-55PI5 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Advanced Micro Devices

tên linh kiện AM27C1024-55PI5
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 Megabit (65 K x 16-Bit) CMOS EPROM
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMD [Advanced Micro Devices]
Trang chủ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

AM27C1024-55PI5 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Advanced Micro Devices

Back Button AM27C1024-55PI5 Datasheet HTML 4Page - Advanced Micro Devices AM27C1024-55PI5 Datasheet HTML 5Page - Advanced Micro Devices AM27C1024-55PI5 Datasheet HTML 6Page - Advanced Micro Devices AM27C1024-55PI5 Datasheet HTML 7Page - Advanced Micro Devices AM27C1024-55PI5 Datasheet HTML 8Page - Advanced Micro Devices AM27C1024-55PI5 Datasheet HTML 9Page - Advanced Micro Devices AM27C1024-55PI5 Datasheet HTML 10Page - Advanced Micro Devices AM27C1024-55PI5 Datasheet HTML 11Page - Advanced Micro Devices AM27C1024-55PI5 Datasheet HTML 12Page - Advanced Micro Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
8
Am27C1024
DC CHARACTERISTICS over operating range (unless otherwise specified)
Caution: The device must not be removed from (or inserted into) a socket when VCC or VPP is applied.
Notes:
1. VCC must be applied simultaneously or before VPP, and removed simultaneously or after VPP..
2. ICC1 is tested with OE# = VIH to simulate open outputs.
3. Minimum DC Input Voltage is –0.5 V. During transitions, the inputs may overshoot to –2.0 V for periods less than 20 ns.
Maximum DC Voltage on output pins is VCC + 0.5 V, which may overshoot to VCC + 2.0 V for periods less than 20 ns.
Figure 1.
Typical Supply Current vs. Frequency
VCC = 5.5 V, T = 25°C
Figure 2.
Typical Supply Current vs. Temperature
VCC = 5.5 V, f = 10 MHz
Parameter
Symbol
Parameter Description
Test Conditions
Min
Max
Unit
VOH
Output HIGH Voltage
IOH = –400 µA
2.4
V
VOL
Output LOW Voltage
IOL = 2.1 mA
0.45
V
VIH
Input HIGH Voltage
2.0
VCC + 0.5
V
VIL
Input LOW Voltage
–0.5
+0.8
V
ILI
Input Load Current
VIN = 0 V to VCC
C/I Devices
1.0
µA
E Devices
5.0
ILO
Output Leakage Current
VOUT = 0 V to VCC
5.0
µA
ICC1
VCC Active Current (Note 2)
CE# = VIL, f = 10 MHz,
IOUT = 0 mA
C/I Devices
50
mA
E Devices
60
ICC2
VCC TTL Standby Current
CE# = VIH
1.0
mA
ICC3
VCC CMOS Standby Current
CE# = VCC ± 0.3 V
100
µA
IPP1
VPP Supply Current (Read)
CE# = OE# = VIL, VPP = VCC
100
µA
06780J-5
12
3
4
5
6
789
10
40
35
30
25
20
Frequency in MHz
06780J-6
–75 –50 –55
0
25
50
75 100 125 150
40
35
30
25
20
Temperature in
°C


Số phần tương tự - AM27C1024-55PI5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Micro Devices
AM27C128 AMD-AM27C128 Datasheet
171Kb / 12P
   112dB 192kHz 24-BIT SCH DAC
AM27C128-120 AMD-AM27C128-120 Datasheet
171Kb / 12P
   112dB 192kHz 24-BIT SCH DAC
AM27C128-120DC AMD-AM27C128-120DC Datasheet
171Kb / 12P
   112dB 192kHz 24-BIT SCH DAC
AM27C128-120DCB AMD-AM27C128-120DCB Datasheet
171Kb / 12P
   112dB 192kHz 24-BIT SCH DAC
AM27C128-120DE AMD-AM27C128-120DE Datasheet
171Kb / 12P
   112dB 192kHz 24-BIT SCH DAC
More results

Mô tả tương tự - AM27C1024-55PI5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Micro Devices
AM27C4096 AMD-AM27C4096 Datasheet
165Kb / 12P
   4 Megabit (256 K x 16-Bit) CMOS EPROM
AM27C2048 AMD-AM27C2048 Datasheet
173Kb / 12P
   2 Megabit (128 K x 16-Bit) CMOS EPROM
AM27C010 AMD-AM27C010 Datasheet
175Kb / 13P
   1 Megabit (128 K x 8-Bit) CMOS EPROM
AM27C040 AMD-AM27C040_99 Datasheet
166Kb / 13P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit) CMOS EPROM
AM27C020 AMD-AM27C020 Datasheet
172Kb / 12P
   2 Megabit (256 K x 8-Bit) CMOS EPROM
AM27C040 AMD-AM27C040 Datasheet
175Kb / 13P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit) CMOS EPROM
AM27H010 AMD-AM27H010 Datasheet
644Kb / 12P
   1 Megabit (131,072 x 8-bit) High Speed CMOS EPROM
logo
ATMEL Corporation
AT27C1024 ATMEL-AT27C1024 Datasheet
261Kb / 9P
   1-Megabit 64K x 16 OTP EPROM
AT27C1024 ATMEL-AT27C1024_07 Datasheet
370Kb / 14P
   1-Megabit (64K x 16) OTP EPROM
logo
Advanced Micro Devices
AM27X2048 AMD-AM27X2048 Datasheet
136Kb / 10P
   2 Megabit (128 K x 16-Bit) CMOS ExpressROM Device
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com