công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC1303B-FN0EUN bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Microchip Technology

tên linh kiện TC1303B-FN0EUN
Giải thích chi tiết về linh kiện  500 mA Synchronous Buck Regulator, 300 mA LDO with Power-Good Output
Download  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

TC1303B-FN0EUN bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Microchip Technology

  TC1303B-FN0EUN Datasheet HTML 1Page - Microchip Technology TC1303B-FN0EUN Datasheet HTML 2Page - Microchip Technology TC1303B-FN0EUN Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology TC1303B-FN0EUN Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology TC1303B-FN0EUN Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology TC1303B-FN0EUN Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology TC1303B-FN0EUN Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology TC1303B-FN0EUN Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology TC1303B-FN0EUN Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 30 page
background image
© 2005 Microchip Technology Inc.
DS21949A-page 3
TC1303B
Typical Application Circuits
10-Lead DFN
1
2
6
8
7
9
10
5
4
3
SHDN2
VIN2
VOUT2
AGND
PGND
LX
VIN1
SHDN1
VOUT1
PG
4.7 µF
Processor
RESET
Input
Voltage
4.7 µH
4.7 µF
2.1V @
1µF
3.3V @
4.5V to 5.5V
Adjustable Output Application
121 k
Ω
200 k
Ω 4.99 kΩ
33 pF
1
2
6
8
7
9
10
5
4
3
SHDN2
VIN2
VOUT2
AGND
PGND
LX
VIN1
SHDN1
VOUT1
PG
4.7 µF
Processor
RESET
4.7µH
4.7 µF
1.5V @ 500 mA
1µF
2.5V @ 300 mA
2.7V to 4.2V
TC1303B
VOUT1
VOUT2
VIN
VOUT1
VOUT2
1.0 µF
*Optional
Capacitor
VIN2
300 mA
500 mA
Note: Connect DFN package exposed pad to AGND.
10-Lead MSOP
Fixed Output Application
TC1303B
Note


Số phần tương tự - TC1303B-FN0EUN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
TC1303B-1G0EMF MICROCHIP-TC1303B-1G0EMF Datasheet
791Kb / 38P
   500 mA Synchronous Buck Regulator, 300 mA LDO with Power-Good Output
2008
TC1303B-1G0EMFTR MICROCHIP-TC1303B-1G0EMFTR Datasheet
791Kb / 38P
   500 mA Synchronous Buck Regulator, 300 mA LDO with Power-Good Output
2008
TC1303B-1G0EUN MICROCHIP-TC1303B-1G0EUN Datasheet
791Kb / 38P
   500 mA Synchronous Buck Regulator, 300 mA LDO with Power-Good Output
2008
TC1303B-1G0EUNTR MICROCHIP-TC1303B-1G0EUNTR Datasheet
791Kb / 38P
   500 mA Synchronous Buck Regulator, 300 mA LDO with Power-Good Output
2008
TC1303B-1G1EMF MICROCHIP-TC1303B-1G1EMF Datasheet
791Kb / 38P
   500 mA Synchronous Buck Regulator, 300 mA LDO with Power-Good Output
2008
More results

Mô tả tương tự - TC1303B-FN0EUN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
TC1303A MICROCHIP-TC1303A_08 Datasheet
791Kb / 38P
   500 mA Synchronous Buck Regulator, 300 mA LDO with Power-Good Output
2008
TC1303A MICROCHIP-TC1303A Datasheet
635Kb / 36P
   500 mA Synchronous Buck Regulator, 300 mA LDO with Power-Good Output
2005
TC1313 MICROCHIP-TC1313_09 Datasheet
621Kb / 32P
   500 mA Synchronous Buck Regulator, 300 mA LDO
2009
TC1313 MICROCHIP-TC1313 Datasheet
542Kb / 28P
   500 mA Synchronous Buck Regulator, 300 mA LDO
2005
MCP1602 MICROCHIP-MCP1602 Datasheet
464Kb / 26P
   2.0 MHz, 500 mA Synchronous Buck Regulator with Power-Good
2007
MCP1601 MICROCHIP-MCP1601 Datasheet
683Kb / 22P
   500 mA Synchronous BUCK Regulator
2003
MCP1601 MICROCHIP-MCP1601_13 Datasheet
511Kb / 24P
   500 mA Synchronous BUCK Regulator
11/29/12
logo
Texas Instruments
TPS77401-EP TI1-TPS77401-EP Datasheet
463Kb / 23P
[Old version datasheet]   250-mA LDO VOLTAGE REGULATOR WITH POWER-GOOD OUTPUT
logo
Nisshinbo Micro Devices...
RP114X NISSHINBO-RP114X Datasheet
1Mb / 36P
   300 mA LDO REGULATOR
logo
Rohm
BD4275FP2-C ROHM-BD4275FP2-C Datasheet
572Kb / 23P
   500 mA Output LDO Regulator with Voltage Detector
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com