công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC9S08QE96CFT bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MC9S08QE96CFT
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Bit HCS08 Central Processor Unit
Download  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MC9S08QE96CFT bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Freescale Semiconductor, Inc

  MC9S08QE96CFT Datasheet HTML 1Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08QE96CFT Datasheet HTML 2Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08QE96CFT Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08QE96CFT Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08QE96CFT Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08QE96CFT Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08QE96CFT Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08QE96CFT Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08QE96CFT Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 52 page
background image
MC9S08QE128 Series Advance Information Data Sheet, Rev. 3
MC9S08QE128 Series Comparison
Freescale Semiconductor
4
1
MC9S08QE128 Series Comparison
The following table compares the various device derivatives available within the MC9S08QE128 series.
Table 1. MC9S08QE128 Series Features by MCU and Package
Feature
MC9S08QE128
MC9S08QE96
MC9S08QE64
Flash size (bytes)
131072
98304
65536
RAM size (bytes)
8064
6016
4096
Pin quantity
80
64
48
44
80
64
48
44
64
48
44
32
ACMP1
yes
ACMP2
yes
ADC channels
24
22
10
10
24
22
10
10
22
10
10
10
DBG
yes
ICS
yes
IIC1
yes
IIC2
yes
yes
no
no
yes
yes
no
no
yes
no
no
no
IRQ
yes
KBI
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
12
Port I/O1
1 Port I/O count does not include the input only PTA5/IRQ/TPM1CLK/RESET or the output
only PTA4/ACMP1O/BKGD/MS.
70
54
38
34
70
54
38
34
54
38
34
26
RTC
yes
SCI1
yes
SCI2
yes
SPI1
yes
SPI2
yes
TPM1 channels
3
TPM2 channels
3
TPM3 channels
6
XOSC
yes


Số phần tương tự - MC9S08QE96CFT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MC9S08QE96CFT FREESCALE-MC9S08QE96CFT Datasheet
1Mb / 50P
   8-Bit HCS08 Central Processor Unit (CPU)
More results

Mô tả tương tự - MC9S08QE96CFT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MC9S08QG8 FREESCALE-MC9S08QG8 Datasheet
3Mb / 300P
   8-BIT HCS08 Central Processor Unit
MC9S08QE8 FREESCALE-MC9S08QE8 Datasheet
947Kb / 46P
   8-Bit HCS08 Central Processor Unit
MC9S08LL16 FREESCALE-MC9S08LL16 Datasheet
1Mb / 50P
   8-Bit HCS08 Central Processor Unit
MC9S08QE8 FREESCALE-MC9S08QE8_09 Datasheet
1Mb / 46P
   8-Bit HCS08 Central Processor Unit
MC9S08QB8 FREESCALE-MC9S08QB8 Datasheet
1Mb / 36P
   8-Bit HCS08 Central Processor Unit
MC9S08SE8 FREESCALE-MC9S08SE8 Datasheet
2Mb / 38P
   8-Bit HCS08 Central Processor Unit
MC9S08DZ60 FREESCALE-MC9S08DZ60_08 Datasheet
4Mb / 416P
   8-Bit HCS08 Central Processor Unit (CPU)
MC9S08MP16 FREESCALE-MC9S08MP16 Datasheet
775Kb / 36P
   8-Bit HCS08 Central Processor Unit (CPU)
MC9S08AW60MFGE FREESCALE-MC9S08AW60MFGE Datasheet
1Mb / 324P
   8-Bit HCS08 Central Processor Unit (CPU)
MC9S08AC32CFGE FREESCALE-MC9S08AC32CFGE Datasheet
2Mb / 350P
   8-Bit HCS08 Central Processor Unit (CPU)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com