công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

93LC76CT-E/OT bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Microchip Technology

tên linh kiện 93LC76CT-E/OT
Giải thích chi tiết về linh kiện  1K-16K Microwire Compatible Serial EEPROMs
Download  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

93LC76CT-E/OT bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Microchip Technology

Back Button 93LC76CT-E/OT Datasheet HTML 2Page - Microchip Technology 93LC76CT-E/OT Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology 93LC76CT-E/OT Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology 93LC76CT-E/OT Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology 93LC76CT-E/OT Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology 93LC76CT-E/OT Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology 93LC76CT-E/OT Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology 93LC76CT-E/OT Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology 93LC76CT-E/OT Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 38 page
background image
93XX46X/56X/66X/76X/86X
DS21929D-page 6
© 2007 Microchip Technology Inc.
FIGURE 2-1:
SYNCHRONOUS DATA TIMING
CS
VIH
VIL
VIH
VIL
VIH
VIL
VOH
VOL
VOH
VOL
CLK
DI
DO
(Read)
DO
(Program)
TCSS
TDIS
TCKH
TCKL
TDIH
TPD
TCSH
TPD
TCZ
Status Valid
TSV
TCZ
Note:
Status Valid Time (TSV) is relative to CS.


Số phần tương tự - 93LC76CT-E/OT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
93LC76CT-E/OT MICROCHIP-93LC76CT-E/OT Datasheet
498Kb / 28P
   8K Microwire Compatible Serial EEPROM
2006
93LC76CT-E/OTG MICROCHIP-93LC76CT-E/OTG Datasheet
498Kb / 28P
   8K Microwire Compatible Serial EEPROM
2006
More results

Mô tả tương tự - 93LC76CT-E/OT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
93AA46A MICROCHIP-93AA46A_13 Datasheet
1Mb / 38P
   1K Microwire Compatible Serial EEPROM
11/29/12
93AA46A MICROCHIP-93AA46A Datasheet
403Kb / 24P
   1K Microwire Compatible Serial EEPROM
2003
93AA46A MICROCHIP-93AA46A_10 Datasheet
736Kb / 34P
   1K Microwire Compatible Serial EEPROM
2010
93LC46BT-SN MICROCHIP-93LC46BT-SN Datasheet
1Mb / 38P
   1K Microwire Compatible Serial EEPROM
11/29/12
93AA46A MICROCHIP-93AA46A_05 Datasheet
438Kb / 28P
   1K Microwire Compatible Serial EEPROM
2005
93LC46A MICROCHIP-93LC46A Datasheet
420Kb / 28P
   1K Microwire Compatible Serial EEPROM
2005
93LC86C-ISN MICROCHIP-93LC86C-ISN Datasheet
431Kb / 26P
   16K Microwire Compatible Serial EEPROM
01/26/04
93AA86A MICROCHIP-93AA86A Datasheet
494Kb / 28P
   16K Microwire Compatible Serial EEPROM
2005
93AA86A MICROCHIP-93AA86A_12 Datasheet
776Kb / 38P
   16K Microwire Compatible Serial EEPROM
11/29/11
logo
Cystech Electonics Corp...
CTK24BC01-16P8 CYSTEKEC-CTK24BC01-16P8 Datasheet
378Kb / 12P
   2-Wire Serial EEPROMs 1K/2K/4K/8K/16K
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com