công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS8326IBDGKT bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Burr-Brown (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired Burr-Brown Corporation. Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS8326IBDGKT
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5.5V microPower Sampling
Download  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BURR-BROWN [Burr-Brown (TI)]
Trang chủ  http://www.burr-brown.com
Logo BURR-BROWN - Burr-Brown (TI)

ADS8326IBDGKT bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Burr-Brown (TI)

Back Button ADS8326IBDGKT Datasheet HTML 6Page - Burr-Brown (TI) ADS8326IBDGKT Datasheet HTML 7Page - Burr-Brown (TI) ADS8326IBDGKT Datasheet HTML 8Page - Burr-Brown (TI) ADS8326IBDGKT Datasheet HTML 9Page - Burr-Brown (TI) ADS8326IBDGKT Datasheet HTML 10Page - Burr-Brown (TI) ADS8326IBDGKT Datasheet HTML 11Page - Burr-Brown (TI) ADS8326IBDGKT Datasheet HTML 12Page - Burr-Brown (TI) ADS8326IBDGKT Datasheet HTML 13Page - Burr-Brown (TI) ADS8326IBDGKT Datasheet HTML 14Page - Burr-Brown (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 31 page
background image
www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS: V
DD = +5V
3
2
1
0
-1
-2
-3
0000h
4000h
8000h
C000h
FFFFh
OutputCode
3
2
1
0
-1
-2
-3
0000h
4000h
8000h
C000h
FFFFh
OutputCode
0.50
0.25
0
-0.25
-0.50
-0.75
-1.00
-50
-25
0
25
50
75
100
Temperature(°C)
0.50
0.25
0
-0.25
-0.50
-0.75
-50
-25
0
25
50
75
100
Temperature( C)
°
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1
0.6
0
0.1 0.2
0.3
0.4
0.5
V
(V)
CM
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1
0.6
0
0.1 0.2
0.3
0.4
0.5
V
(V)
CM
ADS8326
SBAS343 – MAY 2007
At T
A = +25°C, VDD = +5V, VREF = +5V. fSAMPLE = 250kHz, fCLK = 24 × fSAMPLE, unless otherwise noted.
INTEGRAL LINEARITY ERROR
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR
vs CODE
vs CODE
Figure 2.
Figure 3.
CHANGE IN OFFSET
CHANGE IN GAIN
vs TEMPERATURE
vs TEMPERATURE
Figure 4.
Figure 5.
CHANGE IN OFFSET
CHANGE IN GAIN
vs COMMON-MODE VOLTAGE
vs COMMON-MODE VOLTAGE
Figure 6.
Figure 7.
10
Submit Documentation Feedback


Số phần tương tự - ADS8326IBDGKT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS8326IBDGKT TI1-ADS8326IBDGKT Datasheet
1Mb / 39P
[Old version datasheet]   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5.5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8326IBDGKTG4 TI1-ADS8326IBDGKTG4 Datasheet
1Mb / 39P
[Old version datasheet]   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5.5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - ADS8326IBDGKT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS8325 TI1-ADS8325 Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5.5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8325 TI1-ADS8325_14 Datasheet
1Mb / 37P
[Old version datasheet]   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5.5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8317 TI1-ADS8317_14 Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5.5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8317 TI-ADS8317 Datasheet
802Kb / 29P
[Old version datasheet]   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5.5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS8325 BURR-BROWN-ADS8325 Datasheet
444Kb / 21P
   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5.5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS8326 TI1-ADS8326 Datasheet
1Mb / 39P
[Old version datasheet]   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5.5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8320 TI1-ADS8320 Datasheet
875Kb / 21P
[Old version datasheet]   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8320EB TI-ADS8320EB Datasheet
860Kb / 21P
[Old version datasheet]   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS8320 BURR-BROWN-ADS8320 Datasheet
105Kb / 13P
   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS8320 TI1-ADS8320_14 Datasheet
876Kb / 22P
[Old version datasheet]   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com