công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74AHC126DBLE bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74AHC126DBLE
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74AHC126DBLE bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  SN74AHC126DBLE Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SN74AHC126DBLE Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74AHC126DBLE Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74AHC126DBLE Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74AHC126DBLE Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74AHC126DBLE Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74AHC126DBLE Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74AHC126DBLE Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74AHC126DBLE Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 21 page
background image
SN54AHC126, SN74AHC126
QUADRUPLE BUS BUFFER GATES
WITH 3-STATE OUTPUTS
SCLS257L – DECEMBER 1995 – REVISED JULY 2003
5
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
noise characteristics, VCC = 5 V, CL = 50 pF, TA = 25°C (see Note 4)
PARAMETER
SN74AHC126
UNIT
PARAMETER
MIN
MAX
UNIT
VOL(P)
Quiet output, maximum dynamic VOL
0.8
V
VOL(V)
Quiet output, minimum dynamic VOL
–0.8
V
VOH(V)
Quiet output, minimum dynamic VOH
4.4
V
VIH(D)
High-level dynamic input voltage
3.5
V
VIL(D)
Low-level dynamic input voltage
1.5
V
NOTE 4: Characteristics are for surface-mount packages only.
operating characteristics, VCC = 5 V, TA = 25°C
PARAMETER
TEST CONDITIONS
TYP
UNIT
Cpd
Power dissipation capacitance
No load,
f = 1 MHz
14
pF


Số phần tương tự - SN74AHC126DBLE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74AHC126DBLE TI-SN74AHC126DBLE Datasheet
98Kb / 18P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74AHC126DBLE TI-SN74AHC126DBLE Datasheet
577Kb / 18P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - SN74AHC126DBLE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN54CH126 TI-SN54CH126 Datasheet
636Kb / 17P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54HC126 TI-SN54HC126_08 Datasheet
636Kb / 17P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Potato Semiconductor Co...
PO74G125A POTATO-PO74G125A_14 Datasheet
1Mb / 5P
   QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Texas Instruments
SN54ABT125 TI1-SN54ABT125_15 Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54AHCT125 TI-SN54AHCT125_08 Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54AHC126 TI-SN54AHC126_08 Datasheet
577Kb / 18P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54BCT125A TI-SN54BCT125A Datasheet
491Kb / 14P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54LV125A TI-SN54LV125A_10 Datasheet
779Kb / 21P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LV126A TI-SN74LV126A Datasheet
345Kb / 14P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3 STATE OUTPUTS
SN54AHCT125 TI-SN54AHCT125_07 Datasheet
926Kb / 20P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LV126A TI-SN74LV126A_07 Datasheet
395Kb / 17P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3 STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com