công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ML1412R bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Mitsubishi Electric Semiconductor

tên linh kiện ML1412R
Giải thích chi tiết về linh kiện  FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MITSUBISHI [Mitsubishi Electric Semiconductor]
Trang chủ  http://www.mitsubishichips.com
Logo MITSUBISHI - Mitsubishi Electric Semiconductor

ML1412R bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Mitsubishi Electric Semiconductor

  ML1412R Datasheet HTML 1Page - Mitsubishi Electric Semiconductor ML1412R Datasheet HTML 2Page - Mitsubishi Electric Semiconductor ML1412R Datasheet HTML 3Page - Mitsubishi Electric Semiconductor ML1412R Datasheet HTML 4Page - Mitsubishi Electric Semiconductor ML1412R Datasheet HTML 5Page - Mitsubishi Electric Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
( 3 / 5 )
200
150
100
50
0
0
10
20
30
40
50
60
ML1XX2 SERIES
FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
MITSUBISHI
ELECTRIC
Operating Current , Iop(mA)
Operating Current , Iop(mA)
CW
Light Output Power vs. Current (CW)
Light Output Power vs. Current (Pulse)
200
150
100
50
0
0
10
20
30
40
50
60
Pulse
Duty: 50%
Width: 1
µs
Reference data
Reference data
50
40
30
20
10
0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
Light Output Power, Po (mW)
Tc=25
°C
CW
Threshold Current vs. Temperature
Monitor Photodiode Current
Case Temperature, Tc (
°C)
70
60
50
40
30
20
10
0
10
100
50
Typical Characteristics
70
°C
60
50
Tc=25 40
70
°C
60
50
Tc=25 40
as of February '00
CW


Số phần tương tự - ML1412R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mitsubishi Electric Sem...
ML1413R MITSUBISHI-ML1413R Datasheet
50Kb / 5P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEM?
More results

Mô tả tương tự - ML1412R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mitsubishi Electric Sem...
ML6XX27 MITSUBISHI-ML6XX27 Datasheet
774Kb / 2P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS?
ML6XX25 MITSUBISHI-ML6XX25 Datasheet
87Kb / 2P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
ML6XX24 MITSUBISHI-ML6XX24 Datasheet
209Kb / 2P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS?
ML1XX8 MITSUBISHI-ML1XX8 Datasheet
47Kb / 3P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
ML4XX26 MITSUBISHI-ML4XX26 Datasheet
51Kb / 4P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
ML6XX28 MITSUBISHI-ML6XX28 Datasheet
21Kb / 2P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
ML6XX16 MITSUBISHI-ML6XX16 Datasheet
34Kb / 2P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
ML1XX6 MITSUBISHI-ML1XX6 Datasheet
38Kb / 4P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
ML1XX22 MITSUBISHI-ML1XX22 Datasheet
89Kb / 2P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
ML101J27 MITSUBISHI-ML101J27 Datasheet
26Kb / 3P
   MITSUBISHI LASER DIODES FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com