công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK14C88-NF25 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Simtek Corporation

tên linh kiện STK14C88-NF25
Giải thích chi tiết về linh kiện  32Kx8 AutoStore nvSRAM
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIMTEK [Simtek Corporation]
Trang chủ  http://www.simtek.com
Logo SIMTEK - Simtek Corporation

STK14C88-NF25 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Simtek Corporation

Back Button STK14C88-NF25 Datasheet HTML 3Page - Simtek Corporation STK14C88-NF25 Datasheet HTML 4Page - Simtek Corporation STK14C88-NF25 Datasheet HTML 5Page - Simtek Corporation STK14C88-NF25 Datasheet HTML 6Page - Simtek Corporation STK14C88-NF25 Datasheet HTML 7Page - Simtek Corporation STK14C88-NF25 Datasheet HTML 8Page - Simtek Corporation STK14C88-NF25 Datasheet HTML 9Page - Simtek Corporation STK14C88-NF25 Datasheet HTML 10Page - Simtek Corporation STK14C88-NF25 Datasheet HTML 11Page - Simtek Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 19 page
background image
7
STK14C88
February 2007
Document Control #ML0014 Rev 0.3
AutoStore/POWER-UP RECALL
(VCC = 5.0V ± 10%)
e
Note p:
tRESTORE starts from the time VCC rises above VSWITCH.
Note q:
HSB is asserted low for 1
μs when VCAP drops through VSWITCH. If an SRAM WRITE has not taken place since the last nonvolatile cycle, HSB
will be released and no STORE will take place.
AutoStore/POWER-UP RECALL
NO.
SYMBOLS
PARAMETER
STK14C88
UNITS
NOTES
Standard
Alternate
MIN
MAX
27
tRESTORE
Power-up RECALL Duration
550
μsp
28
tSTORE
tHLHZ
STORE Cycle Duration
10
ms
n, q
29
tVSBL
Low Voltage Trigger (VSWITCH) to HSB Low
300
ns
l
30
tDELAY
tBLQZ
Time Allowed to Complete SRAM Cycle
1
μsn
31
VSWITCH
Low Voltage Trigger Level
4.0
4.5
V
32
VRESET
Low Voltage Reset Level
3.6
V
30
tDELAY
29
tVSBL
POWER-UP
RECALL
BROWN OUT
NO STORE
(NO SRAM WRITES)
NO RECALL
(VCC DID NOT GO
BELOW VRESET)
BROWN OUT
AutoStore
NO RECALL
(VCC DID NOT GO
BELOW VRESET)
BROWN OUT
AutoStore
RECALL WHEN
VCC RETURNS
ABOVE VSWITCH
AutoStore
HSB
W
28
tSTORE
27
tRESTORE
POWER-UP RECALL
31
VSWITCH
32
VRESET
VCC
DQ (DATA OUT)


Số phần tương tự - STK14C88-NF25

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Simtek Corporation
STK14C88-NF25 SIMTEK-STK14C88-NF25 Datasheet
388Kb / 19P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
logo
Cypress Semiconductor
STK14C88-NF25 CYPRESS-STK14C88-NF25 Datasheet
932Kb / 20P
   32 K x 8 AutoStore nvSRAM Commercial, industrial, military temperatures
logo
Simtek Corporation
STK14C88-NF25I SIMTEK-STK14C88-NF25I Datasheet
388Kb / 19P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
logo
Cypress Semiconductor
STK14C88-NF25I CYPRESS-STK14C88-NF25I Datasheet
932Kb / 20P
   32 K x 8 AutoStore nvSRAM Commercial, industrial, military temperatures
logo
Simtek Corporation
STK14C88-NF25ITR SIMTEK-STK14C88-NF25ITR Datasheet
388Kb / 19P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
More results

Mô tả tương tự - STK14C88-NF25

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Simtek Corporation
STK14C88-3 SIMTEK-STK14C88-3 Datasheet
492Kb / 17P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK16C88 SIMTEK-STK16C88_08 Datasheet
359Kb / 13P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK14D88 SIMTEK-STK14D88_08 Datasheet
519Kb / 20P
   32Kx8 Autostore nvSRAM
STK14D88 SIMTEK-STK14D88 Datasheet
564Kb / 19P
   32Kx8 Autostore nvSRAM
logo
Cypress Semiconductor
STK14D88 CYPRESS-STK14D88 Datasheet
422Kb / 17P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
logo
Simtek Corporation
STK14C88 SIMTEK-STK14C88_08 Datasheet
388Kb / 19P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK14C88-3 SIMTEK-STK14C88-3_08 Datasheet
425Kb / 18P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK16C88-3 SIMTEK-STK16C88-3_08 Datasheet
343Kb / 13P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK16C88-3 SIMTEK-STK16C88-3 Datasheet
363Kb / 12P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK16C88 SIMTEK-STK16C88 Datasheet
378Kb / 12P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com