công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK10C48-NF25I bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Simtek Corporation

tên linh kiện STK10C48-NF25I
Giải thích chi tiết về linh kiện  2K x 8 nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIMTEK [Simtek Corporation]
Trang chủ  http://www.simtek.com
Logo SIMTEK - Simtek Corporation

STK10C48-NF25I bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Simtek Corporation

Back Button STK10C48-NF25I Datasheet HTML 2Page - Simtek Corporation STK10C48-NF25I Datasheet HTML 3Page - Simtek Corporation STK10C48-NF25I Datasheet HTML 4Page - Simtek Corporation STK10C48-NF25I Datasheet HTML 5Page - Simtek Corporation STK10C48-NF25I Datasheet HTML 6Page - Simtek Corporation STK10C48-NF25I Datasheet HTML 7Page - Simtek Corporation STK10C48-NF25I Datasheet HTML 8Page - Simtek Corporation STK10C48-NF25I Datasheet HTML 9Page - Simtek Corporation STK10C48-NF25I Datasheet HTML 10Page - Simtek Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
STK10C48
March 2006
6
Document Control # ML0002 rev 0.2
STORE INHIBIT/POWER-UP RECALL
(VCC = 5.0V + 10%)
Note o:
tRESTORE starts from the time VCC rises above VSWITCH.
STORE INHIBIT/POWER-UP RECALL
NO.
SYMBOLS
PARAMETER
STK10C48
UNITS
NOTES
Standard
MIN
MAX
29
tRESTORE
Power-up RECALL Duration
550
μs
o
30
tSTORE
STORE Cycle Duration
10
ms
31
VSWITCH
Low Voltage Trigger Level
4.0
4.5
V
32
VRESET
Low Voltage Reset Level
3.6
V
VCC
VSWITCH
VRESET
POWER-UP RECALL
DQ (DATA OUT)
STORE INHIBIT
5V
29
tRESTORE
31
32
POWER-UP
RECALL
BROWN OUT
STORE INHIBIT
NO RECALL
(VCC DID NOT GO
BELOW VRESET)
BROWN OUT
STORE INHIBIT
NO RECALL
(VCC DID NOT GO
BELOW VRESET)
BROWN OUT
STORE INHIBIT
RECALL WHEN
VCC RETURNS
ABOVE VSWITCH


Số phần tương tự - STK10C48-NF25I

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
STK10C48-N20 ETC-STK10C48-N20 Datasheet
106Kb / 9P
   2K X 8 NVSRAM
STK10C48-N20I ETC-STK10C48-N20I Datasheet
106Kb / 9P
   2K X 8 NVSRAM
STK10C48-N25 ETC-STK10C48-N25 Datasheet
106Kb / 9P
   2K X 8 NVSRAM
STK10C48-N25I ETC-STK10C48-N25I Datasheet
106Kb / 9P
   2K X 8 NVSRAM
STK10C48-N35 ETC-STK10C48-N35 Datasheet
106Kb / 9P
   2K X 8 NVSRAM
More results

Mô tả tương tự - STK10C48-NF25I

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
STK11C48 ETC-STK11C48 Datasheet
282Kb / 10P
   2K x 8 nvSRAM QuantumTrap CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
Simtek Corporation
STK11C48 SIMTEK-STK11C48 Datasheet
368Kb / 10P
   2K x 8 nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
STK25C48 SIMTEK-STK25C48 Datasheet
310Kb / 10P
   2K x 8 AutoStore??nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
List of Unclassifed Man...
STK22C48 ETC1-STK22C48 Datasheet
297Kb / 11P
   2K x 8 AutoStore??nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
Simtek Corporation
STK10C68 SIMTEK-STK10C68 Datasheet
468Kb / 12P
   8K x 8 nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
List of Unclassifed Man...
STK10C68 ETC1-STK10C68 Datasheet
332Kb / 12P
   8K X 8 nvSRAM QuantumTrap CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
Simtek Corporation
STK20C04 SIMTEK-STK20C04 Datasheet
428Kb / 12P
   512 x 8 nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
List of Unclassifed Man...
STK11C68 ETC-STK11C68 Datasheet
58Kb / 10P
   8K x 8 nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
STK14C88 ETC-STK14C88 Datasheet
386Kb / 13P
   32K x 8 AutoStore nvSRAM QuantumTrap CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
Simtek Corporation
STK16CA8 SIMTEK-STK16CA8 Datasheet
310Kb / 12P
   128K x 8 AutoStorePlus??nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com