công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

G5U2596M bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - GTM CORPORATION

tên linh kiện G5U2596M
Giải thích chi tiết về linh kiện  150 KHz, 3A PWM Step-Down DC/DC Converter
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GTM [GTM CORPORATION]
Trang chủ  http://www.gtm.com.tw
Logo GTM - GTM CORPORATION

G5U2596M bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - GTM CORPORATION

  G5U2596M Datasheet HTML 1Page - GTM CORPORATION G5U2596M Datasheet HTML 2Page - GTM CORPORATION G5U2596M Datasheet HTML 3Page - GTM CORPORATION G5U2596M Datasheet HTML 4Page - GTM CORPORATION G5U2596M Datasheet HTML 5Page - GTM CORPORATION G5U2596M Datasheet HTML 6Page - GTM CORPORATION  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
G5U2596M
Page: 5/6
ISSUED DATE :2005/12/26
REVISED DATE :2006/05/17C
Typical Performance Characteristics


Số phần tương tự - G5U2596M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GTM CORPORATION
G5U2167 GTM-G5U2167 Datasheet
763Kb / 6P
   750mA CMOS Positive Voltage Regulator
logo
E-Tech Electronics LTD
G5U2167 ETL-G5U2167 Datasheet
767Kb / 6P
   7 5 0 m A C M O S P o s i t i v e Vo l t a g e R e g u l a t o r
logo
GTM CORPORATION
G5U2178 GTM-G5U2178 Datasheet
579Kb / 6P
   CMOS Low Dropout Voltage Regulator
logo
E-Tech Electronics LTD
G5U2178 ETL-G5U2178 Datasheet
586Kb / 6P
   C M O S L o w D r o p o u t Vo l t a g e R e g u l a t o r
logo
GTM CORPORATION
G5U2179 GTM-G5U2179 Datasheet
552Kb / 6P
   CMOS Low Dropout Voltage Regulator
More results

Mô tả tương tự - G5U2596M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
S5U2596M SECOS-S5U2596M Datasheet
1Mb / 6P
   150 KHz, 3A PWM Step-Down DC/DC Converter
S5E2596M SECOS-S5E2596M Datasheet
1Mb / 6P
   150 KHz, 3A PWM Step-Down DC/DC Converter
S5J2596M SECOS-S5J2596M Datasheet
1Mb / 6P
   150 KHz, 3A PWM Step-Down DC/DC Converter
logo
GTM CORPORATION
G5J2596M GTM-G5J2596M Datasheet
620Kb / 6P
   150 KHz, 3A PWM Step-Down DC/DC Converter
G5E2596M GTM-G5E2596M Datasheet
618Kb / 6P
   150 KHz, 3A PWM Step-Down DC/DC Converter
GSC2596M GTM-GSC2596M Datasheet
648Kb / 6P
   150 KHz, 2A PWM Step-Down DC/DC Converter
logo
Anachip Corp
AP1501 ANACHIP-AP1501 Datasheet
129Kb / 7P
   150 KHZ 3A PWM BUCK DC/DC CONVERTER
logo
ELM Technology Corporat...
ELM612DA ELM-TECH-ELM612DA_17 Datasheet
1Mb / 8P
   3A 36V PWM step down DC/DC converter
ELM612DA ELM-TECH-ELM612DA Datasheet
1Mb / 8P
   3A 36V PWM step down DC/DC converter
logo
ELM Electronics
ELM612DA ELM-ELM612DA Datasheet
1Mb / 8P
   3A 36V PWM step down DC/DC converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com