công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC2117-3.0DB bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Microchip Technology

tên linh kiện TC2117-3.0DB
Giải thích chi tiết về linh kiện  800 mA Fixed Low Dropout Positive Regulator
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

TC2117-3.0DB bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Microchip Technology

Back Button TC2117-3.0DB Datasheet HTML 2Page - Microchip Technology TC2117-3.0DB Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology TC2117-3.0DB Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology TC2117-3.0DB Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology TC2117-3.0DB Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology TC2117-3.0DB Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology TC2117-3.0DB Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology TC2117-3.0DB Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology TC2117-3.0DB Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 18 page
background image
TC2117
DS21665C-page 6
© 2006 Microchip Technology Inc.
3.0
PIN DESCRIPTIONS
The descriptions for the pins are listed in Table 3-1.
TABLE 3-1:
PIN FUNCTION TABLE
3.1
Ground (GND)
Ground terminal.
3.2
Regulated Output Voltage (VOUT)
Regulated voltage output.
3.3
Unregulated Supply (VIN)
Unregulated supply input
Pin No.
(3-Pin SOT-223)
(3-Pin DDPAK)
Symbol
Description
1
GND
Ground Terminal.
2VOUT
Regulated output voltage.
3VIN
Unregulated Supply input.


Số phần tương tự - TC2117-3.0DB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
TC2117-3.0VDB MICROCHIP-TC2117-3.0VDB Datasheet
767Kb / 18P
   800 mA Fixed Low Dropout Positive Regulator
10/19/06
TC2117-3.0VDBTR MICROCHIP-TC2117-3.0VDBTR Datasheet
767Kb / 18P
   800 mA Fixed Low Dropout Positive Regulator
10/19/06
TC2117-3.0VEBTR MICROCHIP-TC2117-3.0VEBTR Datasheet
767Kb / 18P
   800 mA Fixed Low Dropout Positive Regulator
10/19/06
More results

Mô tả tương tự - TC2117-3.0DB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
TC2117-33VDBTR MICROCHIP-TC2117-33VDBTR Datasheet
767Kb / 18P
   800 mA Fixed Low Dropout Positive Regulator
10/19/06
logo
Texas Instruments
LM1117 TI1-LM1117_16 Datasheet
2Mb / 36P
[Old version datasheet]   800-mA Low-Dropout Linear Regulator
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
BLA1117 BILIN-BLA1117 Datasheet
149Kb / 6P
   800 mA Low-Dropout Linear Regulator
logo
ON Semiconductor
LM1117 ONSEMI-LM1117 Datasheet
215Kb / 13P
   800 mA Low-Dropout Linear Regulator
May, 2020 ??Rev. 0
logo
Toshiba Semiconductor
TCR8BM TOSHIBA-TCR8BM Datasheet
1Mb / 15P
   800 mA CMOS Ultra Low Dropout Regulator
2022-09-02 Rev.4.0
logo
International Rectifier
IRU1011-33 IRF-IRU1011-33 Datasheet
111Kb / 6P
   1.3A LOW DROPOUT POSITIVE FIXED REGULATOR
logo
Microchip Technology
TC2117 MICROCHIP-TC2117 Datasheet
447Kb / 12P
   800mA Fixed Low Dropout Positive Regulator
2002
logo
ON Semiconductor
MC33269D-33G ONSEMI-MC33269D-33G Datasheet
268Kb / 12P
   800 mA, Adjustable Output, Low Dropout Voltage Regulator
April, 2013 ??Rev. 27
MC33269DG ONSEMI-MC33269DG Datasheet
268Kb / 12P
   800 mA, Adjustable Output, Low Dropout Voltage Regulator
April, 2013 ??Rev. 27
MC33269DG ONSEMI-MC33269DG Datasheet
287Kb / 12P
   800 mA, Adjustable Output, Low Dropout Voltage Regulator
April, 2013 ??Rev. 27
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com